công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

50R200 bảng dữ liệu (PDF) - Littelfuse

50R200 Datasheet PDF - Littelfuse
tên linh kiện 50R200
tải về  50R200 tải về
kích thước tập tin   192.32 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện Single-phase voltage monitor

50R200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
50R200 Datasheet PDF - Littelfuse

tên linh kiện 50R200
tải về  50R200 Click to download

kích thước tập tin   192.32 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện Single-phase voltage monitor

50R200 bảng dữ liệu (HTML) - Littelfuse


50R200 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The 50R series single-phase voltage monitor has a voltagesensing
circuit which constantly monitors the single-phase
power for a low voltage condition. Single-phase motors on fans,
compressors, air conditioners, heat pumps, well pumps, sump
pumps and small conveyor motors are all applicable to the
50R Series.
When a harmful condition is detected, the MotorSaver’s output
relay is deactivated after a specified trip delay. The output relay
reactivates after power line conditions return to an acceptable
level and a specified amount of time has elapsed (restart
delay). The trip delay prevents nuisance tripping due to rapidly
fluctuating power line conditions.

FEATURES BENEFITS
Proprietary voltage
sensing circuitry
Constant monitoring of single-phase power for
a low voltage condition
Adjustable trip delay
(-3 models) and restart
delay (-2 models) settings
Prevent nuisance tripping due to rapidly
fluctuating power line conditions and allows
staggered start up of multiple motors, after a
fault, to prevent a low voltage condition
High voltage detection
(-9 models)
Trips and resets at a fixed percentage of the
setpoint: trip 110 %, reset 107 %.
600 V rated relay
contacts available
on some models
Eliminates the need for a control transformer
to step voltage down to 120–240 V for a control
circuit




Số phần tương tự - 50R200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
JFW Industries, Inc.
50R-019 JFW-50R-019 Datasheet
31Kb / 1P
ROTARY ATTENUATOR
50R-019 JFW-50R-019_17 Datasheet
27Kb / 1P
ROTARY ATTENUATOR
50R-028 JFW-50R-028 Datasheet
26Kb / 1P
ROTARY ATTENUATOR
50R-028 JFW-50R-028 Datasheet
27Kb / 1P
ROTARY ATTENUATOR
50R-028 JFW-50R-028_17 Datasheet
27Kb / 1P
ROTARY ATTENUATOR
More results


Mô tả tương tự - 50R200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
102A LITTELFUSE-102A Datasheet
245Kb / 2P
3-Phase Voltage/Phase Monitor
1-B-100818
111-INSIDER-P LITTELFUSE-111-INSIDER-P Datasheet
355Kb / 4P
Single-Phase Pump Monitor
Revised: 10/31/2022
201-XXX-DPDT LITTELFUSE-201-XXX-DPDT Datasheet
224Kb / 2P
3-phase voltage/phase monitor
Rev: 1-A-062716 2020 Littelfuse, Inc.
201-XXX-SP-DPDT LITTELFUSE-201-XXX-SP-DPDT Datasheet
351Kb / 2P
Single-phase voltage/phase monitor
2016 Rev: 1-A-062716
201-XXX-SP LITTELFUSE-201-XXX-SP Datasheet
278Kb / 2P
Single-phase voltage/phase monitor
2020 Rev: 1-A-062716
201A-AU LITTELFUSE-201A-AU Datasheet
290Kb / 2P
3-Phase Voltage/Phase Monitor
2020 Rev: 1-A-062716
202-200-SP LITTELFUSE-202-200-SP Datasheet
191Kb / 2P
Single-phase voltage monitor
2016 Rev: 1-A-062716
77C-KW LITTELFUSE-77C-KW Datasheet
551Kb / 3P
Single-Phase Current & Voltage Monitor
2019 Rev: 2-C-042619
77C LITTELFUSE-77C Datasheet
373Kb / 4P
Single-Phase Current & Voltage Monitor
2022 Littelfuse, Inc
111P LITTELFUSE-111P Datasheet
473Kb / 3P
Single-Phase Pump Monitor
2022 Littelfuse, Inc.
More results




Giới thiệu về Littelfuse


Littelfuse là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm bảo vệ và bảo vệ mạch.
Công ty được thành lập vào năm 1927 và có trụ sở tại Chicago, Illinois.
Littelfuse cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm cầu chì, thiết bị bảo vệ và điều khiển và các sản phẩm polymer.
Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
Littelfuse được biết đến với chuyên môn về công nghệ bảo vệ và kiểm soát mạch và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.
Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, Littelfuse cũng cung cấp các giải pháp cho thị trường Trung tâm Dữ liệu và Năng lượng Tái tạo.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com