công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BPW83 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

BPW83 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện BPW83
tải về  BPW83 tải về
kích thước tập tin   81.54 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant

BPW83 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BPW83 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện BPW83
tải về  BPW83 Click to download

kích thước tập tin   81.54 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant

BPW83 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


BPW83 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
BPW83 is a PIN photodiode with high speed and high radiant
sensitivity in a black, side view plastic package with daylight
blocking filter. Filter bandwidth is matched with 870 nm to
950 nm IR emitters.

FEATURES
• Package type: leaded
• Package form: side view
• Dimensions (L x W x H in mm): 5 x 3 x 6.4
• Radiant sensitive area (in mm2): 7.5
• High radiant sensitivity
• Daylight blocking filter matched with 870 nm to
950 nm emitters
• Fast response times
• Angle of half sensitivity: ϕ = ± 65°
• Lead (Pb)-free component in accordance with
RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC

APPLICATIONS
• High speed detector for infrared radiation
• Infrared remote control and free air data transmission
systems, e.g. in combination with TSFFxxxx series IR
emitters




Số phần tương tự - BPW83

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BPW83 VISHAY-BPW83 Datasheet
72Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode
20-May-99
BPW83 VISHAY-BPW83 Datasheet
89Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode
08-Sep-08
BPW83 VISHAY-BPW83 Datasheet
82Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
BPW83 VISHAY-BPW83_08 Datasheet
89Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode
08-Sep-08
BPW83 VISHAY-BPW83_V02 Datasheet
82Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
More results


Mô tả tương tự - BPW83

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BPV22F VISHAY-BPV22F_08 Datasheet
123Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
BPV23F VISHAY-BPV23F_08 Datasheet
127Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
BPV23NF VISHAY-BPV23NF_08 Datasheet
127Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
BPW24R VISHAY-BPW24R_11 Datasheet
151Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
11-Aug-11
TEMD1000 VISHAY-TEMD1000_11 Datasheet
190Kb / 8P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
09-Aug-11
BPW24R VISHAY-BPW24R_V01 Datasheet
173Kb / 6P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
11-Aug-11
TEMD1040 VISHAY-TEMD1040_V02 Datasheet
193Kb / 8P
Silicon PIN Photodiode, RoHS-Compliant
04-Jun-2019
BPW82 VISHAY-BPW82_V02 Datasheet
81Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
BPW83 VISHAY-BPW83_V02 Datasheet
82Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com