công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC7SG07FE bảng dữ liệu (PDF) - Toshiba Semiconductor

TC7SG07FE Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
tên linh kiện TC7SG07FE
tải về  TC7SG07FE tải về
kích thước tập tin   133.98 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Non-Inverter (Open Drain)

TC7SG07FE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TC7SG07FE Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC7SG07FE
tải về  TC7SG07FE Click to download

kích thước tập tin   133.98 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Non-Inverter (Open Drain)

TC7SG07FE bảng dữ liệu (HTML) - Toshiba Semiconductor


TC7SG07FE Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• High output current: 8mA (min.) at VCC = 3.0V
• High speed operation: tpZL = 2.5 ns (typ.) at VCC = 3.3 V, 15 pF
• Operating voltage range: VCC = 0.9 to 3.6 V
• 5.5-V tolerant input
• 3.6-V power down protection output




Số phần tương tự - TC7SG07FE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SG07AFS TOSHIBA-TC7SG07AFS Datasheet
266Kb / 7P
Non-Inverter (Open Drain)
2013-03-01
More results


Mô tả tương tự - TC7SG07FE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ05F TOSHIBA-TC7SZ05F Datasheet
157Kb / 5P
INVERTER (OPEN DRAIN)
TC7SA05F TOSHIBA-TC7SA05F Datasheet
207Kb / 8P
Inverter (Open Drain)
01-Nov-2007
TC7SZ05AFS TOSHIBA-TC7SZ05AFS Datasheet
158Kb / 6P
INVERTER (Open Drain)
17-Sep-2009
TC7SZ07AFS TOSHIBA-TC7SZ07AFS Datasheet
157Kb / 6P
NON-Inverter (Open Drain)
17-Sep-2009
TC7SH05FE TOSHIBA-TC7SH05FE Datasheet
151Kb / 6P
INVERTER (Open Drain)
2009-09-30
TC7SH05FS TOSHIBA-TC7SH05FS Datasheet
177Kb / 6P
INVERTER (Open Drain)
2014-03-01
TC7SH07FE TOSHIBA-TC7SH07FE Datasheet
149Kb / 6P
NON-Inverter (Open Drain)
2012-09-20
TC7SH07FS TOSHIBA-TC7SH07FS Datasheet
162Kb / 6P
NON-Inverter (Open Drain)
2014-03-01
TC7SG05FE TOSHIBA-TC7SG05FE Datasheet
249Kb / 7P
Inverter (Open Drain)
2013-03-01
TC7SG07AFS TOSHIBA-TC7SG07AFS Datasheet
266Kb / 7P
Non-Inverter (Open Drain)
2013-03-01
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com