công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC78H600FNG bảng dữ liệu (PDF) - Toshiba Semiconductor

TC78H600FNG Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
tên linh kiện TC78H600FNG
tải về  TC78H600FNG tải về
kích thước tập tin   482.85 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện DUAL-BRIDGE DRIVER IC FOR DC MOTORS

TC78H600FNG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TC78H600FNG Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC78H600FNG
tải về  TC78H600FNG Click to download

kích thước tập tin   482.85 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện DUAL-BRIDGE DRIVER IC FOR DC MOTORS

TC78H600FNG bảng dữ liệu (HTML) - Toshiba Semiconductor


TC78H600FNG Thông tin chi tiết sản phẩm

The TC78H600FNG/FTG is a dual-bridge driver IC for DC motors which incorporates DMOS in output transistors.
DMOS output driver with low ON-resistance and PWM drive system are applied to realize high efficiency driving.

Features
• Power supply voltage for motor: VM=15V (max)
• Power supply voltage for control: Vcc=2.7V to 5.5V
(Operation range)
• Output current: Iout ≤ 0.8A (max)
• Output ON resistance: Ron=1.2Ω (upper and lower sum)
• Internal pull-down resistors on inputs: 200 kΩ (typ.)
• Built-in over current detection (ISD), thermal shutdown
(TSD) circuit, and under voltage lockout (UVLO) circuit.
• ALERT output pin
• Package: TC78H600FNG;SSOP20, TC78H600FTG; QFN24
• Built-in cross conduction protection circuit




Số phần tương tự - TC78H600FNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC78H610FNG TOSHIBA-TC78H610FNG Datasheet
651Kb / 16P
DUAL H-BRIDGE DRIVER IC
TC78H611FNG TOSHIBA-TC78H611FNG Datasheet
359Kb / 16P
DUAL H-BRIDGE DRIVER IC
2017-04-10
TC78H620FNG TOSHIBA-TC78H620FNG Datasheet
519Kb / 15P
DUAL-BRIDGE DRIVER IC
2016-11-28
TC78H621FNG TOSHIBA-TC78H621FNG Datasheet
397Kb / 15P
DUAL-BRIDGE DRIVER IC
2017-04-10
TC78H630FNG TOSHIBA-TC78H630FNG Datasheet
356Kb / 15P
DC brushed motors driver IC
More results


Mô tả tương tự - TC78H600FNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA8482FN TOSHIBA-TA8482FN Datasheet
545Kb / 17P
BRIDGE DRIVER SENSOR AMP 1-CHIP IC FOR DC MOTORS
TB6549F TOSHIBA-TB6549F Datasheet
341Kb / 18P
Full-Bridge Driver IC for DC Motors
TB6552FN TOSHIBA-TB6552FN Datasheet
231Kb / 12P
DUAL-BRIDGE DRIVER IC FOR DC MOTORS
TB6562ANG TOSHIBA-TB6562ANG Datasheet
254Kb / 16P
Dual Full-Bridge Driver IC for Stepping Motors
02-Jul-2004
logo
Sipex Corporation
TB6592FL SIPEX-TB6592FL Datasheet
138Kb / 10P
Dual-Bridge Driver IC for DC motor
logo
Toshiba Semiconductor
TB6549F TOSHIBA-TB6549F_07 Datasheet
307Kb / 22P
Full-Bridge Driver IC for DC Motors
TB6552FN TOSHIBA-TB6552FN_07 Datasheet
238Kb / 14P
DUAL-BRIDGE DRIVER IC FOR DC MOTORS
TB6562ANG TOSHIBA-TB6562ANG_07 Datasheet
283Kb / 19P
Dual Full-Bridge Driver IC for Stepping Motors
TB67H302HG TOSHIBA-TB67H302HG Datasheet
970Kb / 23P
Dual Bridge Driver IC for DC motor
TC78H630FNG TOSHIBA-TC78H630FNG Datasheet
356Kb / 15P
DC brushed motors driver IC
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com