công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VEMT3700F-GS08 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VEMT3700F-GS08 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VEMT3700F-GS08
tải về  VEMT3700F-GS08 tải về
kích thước tập tin   128.8 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon NPN Phototransistor

VEMT3700F-GS08 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VEMT3700F-GS08 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VEMT3700F-GS08
tải về  VEMT3700F-GS08 Click to download

kích thước tập tin   128.8 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon NPN Phototransistor

VEMT3700F-GS08 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VEMT3700F-GS08 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
VEMT3700F is a high speed silicon NPN epitaxial planar
phototransistor in a miniature PLCC-2 package. The
integrated daylight blocking filter is matched to 950 nm
IR emitters.

FEATURES
• Package type: surface mount
• Package form: PLCC-2
• Dimensions (L x W x H in mm): 3.5 x 2.8 x 1.75
• High radiant sensitivity
• Fast response times
• Daylight blocking filter matched with 870 nm to
950 nm emitters
• Angle of half sensitivity: ϕ = ± 60°
• Package notch indicates collector
• Package matched with IR emitter series VSML3710
• Floor life: 168 h, MSL 3, acc. J-STD-020
• Lead (Pb)-free reflow soldering
• Compliant to RoHS directive 2002/95/EC and in
accordance to WEEE 2002/96/EC

APPLICATIONS
• Photo interrupters
• Miniature switches
• Counters
• Encoders
• Position sensors




Số phần tương tự - VEMT3700F-GS08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VEMT3700F-GS08 VISHAY-VEMT3700F-GS08 Datasheet
139Kb / 6P
Silicon NPN Phototransistor, RoHS Compliant
04-Sep-08
VEMT3700F-GS08 VISHAY-VEMT3700F-GS08 Datasheet
127Kb / 6P
Silicon NPN Phototransistor
14-Jul-10
VEMT3700F-GS08 VISHAY-VEMT3700F-GS08 Datasheet
129Kb / 6P
Silicon NPN Phototransistor
14-Jul-10
More results


Mô tả tương tự - VEMT3700F-GS08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
PN108CL PANASONIC-PN108CL Datasheet
63Kb / 3P
Silicon NPN Phototransistor
PNZ163NC PANASONIC-PNZ163NC Datasheet
323Kb / 3P
Silicon NPN Phototransistor
logo
Vishay Siliconix
TEKT5400S VISHAY-TEKT5400S Datasheet
166Kb / 7P
Silicon NPN Phototransistor
24-May-02
BPW17N VISHAY-BPW17N_05 Datasheet
348Kb / 7P
Silicon NPN Phototransistor
08-Mar-05
BPW17N VISHAY-BPW17N_08 Datasheet
91Kb / 5P
Silicon NPN Phototransistor,
08-Sep-08
BPW96B VISHAY-BPW96B Datasheet
109Kb / 5P
Silicon NPN Phototransistor
05-Sep-08
VEMT2000X01 VISHAY-VEMT2000X01 Datasheet
138Kb / 8P
Silicon NPN Phototransistor
21-Feb-11
VEMT2500X01 VISHAY-VEMT2500X01_11 Datasheet
140Kb / 8P
Silicon NPN Phototransistor
21-Feb-11
VEMT3700F VISHAY-VEMT3700F_10 Datasheet
127Kb / 6P
Silicon NPN Phototransistor
14-Jul-10
VEMT2523SLX01 VISHAY-VEMT2523SLX01 Datasheet
135Kb / 6P
Silicon NPN Phototransistor
05-Apr-13
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com