công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD404344RFP bảng dữ liệu (PDF) - Hitachi Semiconductor

HD404344RFP Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor
tên linh kiện HD404344RFP
tải về  HD404344RFP tải về
kích thước tập tin   610.02 Kbytes
Page   100 Pages
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 4-bit microcomputers

HD404344RFP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HD404344RFP Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện HD404344RFP
tải về  HD404344RFP Click to download

kích thước tập tin   610.02 Kbytes
Page   100 Pages
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 4-bit microcomputers

HD404344RFP bảng dữ liệu (HTML) - Hitachi Semiconductor


HD404344RFP Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The HD404344R series and HD404394 series 4-bit microcomputers are products of the HMCS400 series, which is designed to make application systems compact while realizing higher performance and increasing program productivity.

Features
•  Input/output pins
    ―  HD404344R series, HD4074344: 22 pins
        (10pins: Large-current I/O pins)
    ―  HD404394 series: 21 pins
        (3 pins: intermediate-voltage NMOS open drain I/O; 5 pins: NMOS open drain I/O with 15-mA high-current driver)
•  Two timer/counters
    ―  One timer output
    ―  One event counter input (with programmable edge detection)
•  8-bit clock-synchronous serial interface (1 channel)
•  On-chip A/D converter
    ―  HD404344R series, HD4074344: 8 bit × 4 channel
    ―  HD404394 series: 8 bit × 3 channel (with Vref pin)
•  Built-in oscillator
    ―  HD404344R Series
        Ceramic oscillator, CR oscillation, External clock drive is also possible.
    ―  HD404394 Series, HD4074344
        Ceramic oscillator, External clock drive is also possible.
•  Five interrupt sources
    ―  One by external source (with programmable edge detection)
    ―  Four by internal sources
•  Subroutine stack
    ―  Maximum 16 levels including interrupts
•  Two low-power dissipation modes
    ―  Standby mode
    ―  Stop mode
•  One input signal to return from stop mode
•  Instruction cycle time
    ―  1 µs (fOSC = 4 MHz)




Số phần tương tự - HD404344RFP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HD404344R RENESAS-HD404344R Datasheet
333Kb / 102P
4-bit microcomputer has an A/D converter
More results


Mô tả tương tự - HD404344RFP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hynix Semiconductor
GMS30004 HYNIX-GMS30004 Datasheet
964Kb / 158P
4-BIT SINGLE CHIP MICROCOMPUTERS
GMS34004 HYNIX-GMS34004 Datasheet
433Kb / 105P
4-BIT SINGLE CHIP MICROCOMPUTERS
GMS34004T HYNIX-GMS34004T Datasheet
326Kb / 7P
4-BIT SINGLE CHIP MICROCOMPUTERS
GMS36 HYNIX-GMS36 Datasheet
813Kb / 109P
4-BIT SINGLE CHIP MICROCOMPUTERS
GMS3637004 HYNIX-GMS3637004 Datasheet
1Mb / 110P
4-BIT SINGLE CHIP MICROCOMPUTERS
logo
List of Unclassifed Man...
ZTB500E ETC-ZTB500E Datasheet
328Kb / 49P
4-BIT SINGLE CHIP MICROCOMPUTERS
HMS38112 ETC-HMS38112 Datasheet
505Kb / 73P
4-BIT SINGLE CHIP MICROCOMPUTERS
logo
Sanyo Semicon Device
LM6417 SANYO-LM6417 Datasheet
221Kb / 2P
NMOS 4-Bit Single-Chip Microcomputers
logo
Renesas Technology Corp
HD404459 RENESAS-HD404459 Datasheet
420Kb / 122P
4-bit HMCS400-series microcomputers
logo
Hitachi Semiconductor
HMCS404C HITACHI-HMCS404C Datasheet
1Mb / 25P
4-Bit CMOS Microcomputers
More results




Giới thiệu về Hitachi Semiconductor


Hitachi S bán dẫn là một công ty con của Hitachi, Ltd., một công ty Nhật Bản chuyên về thiết kế và sản xuất chất bán dẫn.
Công ty được thành lập vào năm 1970 và có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản.
Hitachi S bán dẫn cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các sản phẩm bộ nhớ, bộ vi điều khiển, IC quản lý năng lượng và các chất bán dẫn tương tự và kỹ thuật số khác.
Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, hệ thống ô tô và thiết bị công nghiệp.
Hitachi S bán dẫn được biết đến với chuyên môn về công nghệ bán dẫn và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp bán dẫn tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com