công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74VHCT9125AFK bảng dữ liệu (PDF) - Toshiba Semiconductor

TC74VHCT9125AFK Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
tên linh kiện TC74VHCT9125AFK
tải về  TC74VHCT9125AFK tải về
kích thước tập tin   286.32 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 5-bit Universal Schmitt Buffer with 3-State Outputs

TC74VHCT9125AFK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TC74VHCT9125AFK Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74VHCT9125AFK
tải về  TC74VHCT9125AFK Click to download

kích thước tập tin   286.32 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 5-bit Universal Schmitt Buffer with 3-State Outputs

TC74VHCT9125AFK bảng dữ liệu (HTML) - Toshiba Semiconductor


TC74VHCT9125AFK Thông tin chi tiết sản phẩm

The TC74VHCT9125A/9126A are an ultra-high-speed 5-bit Schmitt buffer
fabricated using silicon-gate CMOS technology.
The TC74VHCT9125A/9126A combines low power consumption of CMOS
with Schottky TTL speeds.
The input voltage are compatible with TTL output voltage.
This device may be used as a level converter for interfacing 3.3 V to 5 V
system.
Y1 to Y4 outputs can be put in the high-impedance state by placing a logic
HIGH on the Enable ( G ) input. The CONT input determines the logical
inversion of data.A logic LOW on the CONT input configures the
TC74VHC9125A/9126A as an inverter; a logic HIGH on the CONT input
configures the TC74VHCT9125A/9126A as a buffer.
TC74VHCT9125A Y5 output is an inverting type, and the TC74VHCT9126A Y5 output is a non-inverting type.
All the inputs have hysteresis between the positive-going and negative-going thresholds. Thus the TC74VHC9125A/9126A are
capable of squaring up transitions of slowly changing input signals and provides an improved noise immunity.
Input protection and output circuit ensure that 0 to 5.5 V can be applied to the input and output (Note) pins without regard to the
supply voltage. These structure prevents device destruction due to mismatched supply and input/output voltages such as battery
back up, etc.
Note: Output in off-state

Features
 High speed: tpd = 6.6 ns (typ.) (VCC = 5 V)
 Low supply current: ICC = 2 μA (max) (Ta = 25°C)
 Compatible with TTL inputs
VIL = 0.5 V (max)
VIH = 2.1 V (min)
 Power down protection is provided on all inputs.
 Balanced propagation delays: tpLH ∼− tpHL
 Input terminals are at the opposite side of Output terminals




Số phần tương tự - TC74VHCT9125AFK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHCT9273FK TOSHIBA-TC74VHCT9273FK Datasheet
238Kb / 9P
CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74VHCT9273FT TOSHIBA-TC74VHCT9273FT Datasheet
238Kb / 9P
CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74VHCT9273P TOSHIBA-TC74VHCT9273P Datasheet
238Kb / 9P
CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74VHCT9541AFK TOSHIBA-TC74VHCT9541AFK Datasheet
336Kb / 7P
Octal Universal Schmitt Buffer with 3-State Outputs
2019-01-31
More results


Mô tả tương tự - TC74VHCT9125AFK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LV8151 TI-SN74LV8151 Datasheet
292Kb / 14P
10-BIT UNIVERSAL SCHMITT-TRIGGER BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC16244A TI-SN74LVC16244A_06 Datasheet
463Kb / 16P
16-BIT BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LV8151 TI-SN74LV8151_07 Datasheet
293Kb / 15P
10-BIT UNIVERSAL SCHMITT-TRIGGER BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALB16244 TI-SN74ALB16244_08 Datasheet
360Kb / 13P
16-BIT BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LV8151 TI-SN74LV8151_08 Datasheet
293Kb / 15P
10-BIT UNIVERSAL SCHMITT-TRIGGER BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC9541P TOSHIBA-TC74VHC9541P Datasheet
222Kb / 10P
Octal Universal Schmitt Buffer with 3-State Outputs
TC74VHC9125P TOSHIBA-TC74VHC9125P Datasheet
242Kb / 10P
5-bit Universal Schmitt Buffer with 3-State Outputs
logo
Texas Instruments
CY74FCT2827T TI1-CY74FCT2827T_14 Datasheet
536Kb / 12P
10-BIT BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHC8541 TI1-SN74AHC8541 Datasheet
364Kb / 9P
8-BIT INVERTING/NON-INVERTING SCHMITT-TRIGGER BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHCT9541AFK TOSHIBA-TC74VHCT9541AFK Datasheet
336Kb / 7P
Octal Universal Schmitt Buffer with 3-State Outputs
2019-01-31
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com