công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TEMD1000 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

TEMD1000 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện TEMD1000
tải về  TEMD1000 tải về
kích thước tập tin   192.5 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon PIN Photodiode, RoHS-Compliant

TEMD1000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TEMD1000 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện TEMD1000
tải về  TEMD1000 Click to download

kích thước tập tin   192.5 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon PIN Photodiode, RoHS-Compliant

TEMD1000 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


TEMD1000 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
TEMD1000 series are PIN photodiodes with high speed and
high radiant sensitivity in black, surface-mount plastic
packages with lens and daylight blocking filter. Filter
bandwidth is matched with 870 nm to 950 nm IR emitters.

FEATURES
• Package type: surface-mount
• Package form: GW, RGW, yoke, axial
• Dimensions (L x W x H in mm): 2.5 x 2 x 2.7
• Radiant sensitive area (in mm2): 0.23
• High radiant sensitivity
• Daylight blocking filter matched with 870 nm to
950 nm emitters
• Fast response times
• Angle of half sensitivity: ϕ = ± 15°
• Package matches with IR emitter series TSML1000
• Floor life: 168 h, MSL 3, according to J-STD-020
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

APPLICATIONS
• High speed detector for infrared radiation
• Infrared remote control and free air data transmission
systems, e.g. in combination with TSMLxxxx series IR
emitters




Số phần tương tự - TEMD1000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TEMD1000 VISHAY-TEMD1000 Datasheet
77Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode
17-Feb-00
TEMD1000 VISHAY-TEMD1000 Datasheet
238Kb / 8P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
TEMD1000 VISHAY-TEMD1000 Datasheet
190Kb / 8P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
09-Aug-11
TEMD1000 VISHAY-TEMD1000 Datasheet
193Kb / 8P
Silicon PIN Photodiode, RoHS-Compliant
04-Jun-2019
TEMD1000 VISHAY-TEMD1000_08 Datasheet
238Kb / 8P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
More results


Mô tả tương tự - TEMD1000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BPV22F VISHAY-BPV22F_08 Datasheet
123Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
BPV23F VISHAY-BPV23F_08 Datasheet
127Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
BPV23NF VISHAY-BPV23NF_08 Datasheet
127Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
BPW24R VISHAY-BPW24R_11 Datasheet
151Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
11-Aug-11
TEMD1000 VISHAY-TEMD1000_11 Datasheet
190Kb / 8P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
09-Aug-11
BPW24R VISHAY-BPW24R_V01 Datasheet
173Kb / 6P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
11-Aug-11
BPW83 VISHAY-BPW83_V01 Datasheet
81Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
TEMD1040 VISHAY-TEMD1040_V02 Datasheet
193Kb / 8P
Silicon PIN Photodiode, RoHS-Compliant
04-Jun-2019
BPW83 VISHAY-BPW83_V02 Datasheet
82Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com