công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTSS5100T3G bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

NTSS5100T3G Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện NTSS5100T3G
tải về  NTSS5100T3G tải về
kích thước tập tin   225.85 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Rectifier, Trench-based, Low Forward Voltage, Low Leakage

NTSS5100T3G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NTSS5100T3G Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện NTSS5100T3G
tải về  NTSS5100T3G Click to download

kích thước tập tin   225.85 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Rectifier, Trench-based, Low Forward Voltage, Low Leakage

NTSS5100T3G bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


NTSS5100T3G Thông tin chi tiết sản phẩm


Features
• Fine Lithography Trench−based Schottky Technology for Very Low
Forward Voltage and Low Leakage
• Fast Switching with Exceptional Temperature Stability
• Low Power Loss and Lower Operating Temperature
• Higher Efficiency for Achieving Regulatory Compliance
• High Surge Capability
• These are Pb−Free and Halide−Free Devices

Typical Applications
• Switching Power Supplies including Wireless, Smartphone and
Notebook Adapters
• High Frequency and DC−DC Converters
• Freewheeling and OR−ing diodes
• Reverse Battery Protection
• Instrumentation
• LED Lighting

Mechanical Characteristics:
• Case: Epoxy, Molded
• Epoxy Meets Flammability Rating UL 94−0 @ 0.125 in.
• Lead Finish: 100% Matte Sn (Tin)
• Lead and Mounting Surface Temperature for Soldering Purposes:
260°C Max. for 10 Seconds
• Device Meets MSL 1 Requirements




Số phần tương tự - NTSS5100T3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTSS5100T3G ONSEMI-NTSS5100T3G Datasheet
115Kb / 6P
Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier
January, 2015 ??Rev. 1
NTSS5100T3G ONSEMI-NTSS5100T3G Datasheet
72Kb / 6P
Low Forward Voltage, Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier
November, 2016 ??Rev. 2
More results


Mô tả tương tự - NTSS5100T3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NRVTSA4100E ONSEMI-NRVTSA4100E Datasheet
63Kb / 5P
Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier
December, 2014 ??Rev. 0
NRVTSS3100E ONSEMI-NRVTSS3100E Datasheet
66Kb / 5P
Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier
December, 2014 ??Rev. 0
NRVTSS5100E ONSEMI-NRVTSS5100E Datasheet
116Kb / 6P
Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier
January, 2015 ??Rev. 0
NTSS3100 ONSEMI-NTSS3100 Datasheet
66Kb / 5P
Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier
December, 2014 ??Rev. 0
NTSS5100 ONSEMI-NTSS5100 Datasheet
115Kb / 6P
Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier
January, 2015 ??Rev. 1
NTSV20H120CT ONSEMI-NTSV20H120CT Datasheet
108Kb / 5P
Low Forward Voltage Trench-based Schottky Rectifier
November, 2014 ??Rev. 1
NTSV20H120ECT ONSEMI-NTSV20H120ECT Datasheet
108Kb / 5P
Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier
November, 2014 ??Rev. 1
NRVTSS5100E ONSEMI-NRVTSS5100E_16 Datasheet
72Kb / 6P
Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier
November, 2016 ??Rev. 1
NTSS5100 ONSEMI-NTSS5100_16 Datasheet
72Kb / 6P
Low Forward Voltage, Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier
November, 2016 ??Rev. 2
NRTSV30H120CT ONSEMI-NRTSV30H120CT Datasheet
60Kb / 5P
Low Forward Voltage Trench-based Schottky Rectifier
May, 2016 ??Rev. 1
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com