công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC57H1000AD bảng dữ liệu (PDF) - Toshiba Semiconductor

TC57H1000AD Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
tên linh kiện TC57H1000AD
tải về  TC57H1000AD tải về
kích thước tập tin   299.89 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 131,072 WORD x 8 BIT CMOS UV ERASABLE AND ELECTRICALLY PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY

TC57H1000AD Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TC57H1000AD Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC57H1000AD
tải về  TC57H1000AD Click to download

kích thước tập tin   299.89 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 131,072 WORD x 8 BIT CMOS UV ERASABLE AND ELECTRICALLY PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY

TC57H1000AD bảng dữ liệu (HTML) - Toshiba Semiconductor


TC57H1000AD Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The TC57H1000AD/TC57H1001AD is a 131,072 word x 8 bit CMOS ultraviolet light erasable and electrically programmable
read only memory.
The TC57H1000AD has a JEDEC standard pin configuration while the TC57H1001AD is compatible with the 28-pin 1M bit
Mask ROM. Both products are available in a 32-pin standard cerdip package.
The TC57H1000AD/TC57H1001AD is fabricated using CMOS technology. Advanced circuit techniques result in both high
speed and low power features with a maximum operating current of 40mA/11.8MHz and access times of 85ns/100ns.
(except for EPROM programmer overhead) is only 14 seconds
The programming time of the TC57H1000AD/TC57H1001AD
when using the high speed programming algorithm.

Features
Peripheral circuit
Memory cell
• Access time
TACC
Voo
: CMOS
: NMOS
-85
-100
85ns
100ns
5V±5% 5V±10%
• Low power dissipation
- Active
- Standby
: 40mA/11.8MHz
: 100μA
• Wide operating temperature range :0-70°C
Single 5V power supply
• Fully static operation
• High speed programming mode
• Inputs and outputs TTL compatible
• JEDEC standard 32-pin
:tpw = 0.1ms
: TC57H1000AD
1M MROM compatible
TC57H1001AD
• Standard 32-pin DIP cerdip package: WDIP32-G-600




Số phần tương tự - TC57H1000AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC57H256D TOSHIBA-TC57H256D Datasheet
692Kb / 13P
32.768 WORD x 8 BIT CMOS UV ERASABLE AND ELECTRICALLY
TC57H256D-70 TOSHIBA-TC57H256D-70 Datasheet
692Kb / 13P
32.768 WORD x 8 BIT CMOS UV ERASABLE AND ELECTRICALLY
TC57H256D-85 TOSHIBA-TC57H256D-85 Datasheet
692Kb / 13P
32.768 WORD x 8 BIT CMOS UV ERASABLE AND ELECTRICALLY
More results


Mô tả tương tự - TC57H1000AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
HN4827128 ETC-HN4827128 Datasheet
205Kb / 4P
16384-Word x 8-bit UV Erasable and Programmable Read Only Memory
TC57512AD-15 ETC1-TC57512AD-15 Datasheet
675Kb / 13P
65,536 WORDS x 8 BITS CMOS UV ERASABLE AND ELECTRICALLY PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY
logo
Hitachi Semiconductor
HN462716 HITACHI-HN462716 Datasheet
305Kb / 5P
2048-WORD x 8-BIT UV ERASABLE AND ELECTRICALLY PROGRAMMABLE ONLY MEMORY
HN462732 HITACHI-HN462732 Datasheet
270Kb / 4P
4096-WORD x 8-BIT UV ERASABLE AND PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY
logo
List of Unclassifed Man...
TC57256D-85 ETC1-TC57256D-85 Datasheet
751Kb / 13P
32,768 WORD x 8 BIT UV ERASABLE AND ELECTRICALLY PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY
logo
Hitachi Semiconductor
HN462532 HITACHI-HN462532 Datasheet
267Kb / 4P
4096-word X 8-bit UV Erasable and Programmable Read Only Memory
logo
Renesas Technology Corp
HN58X2508I RENESAS-HN58X2508I Datasheet
180Kb / 29P
Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory
logo
Toshiba Semiconductor
TC57256AD TOSHIBA-TC57256AD Datasheet
456Kb / 11P
32,768 WORD X 8 BIT CMOS UV ERASABLE AND PROGRAMMABEL READ ONLY ELECTRICALLY
TC57256D TOSHIBA-TC57256D Datasheet
319Kb / 8P
32,768 WORD X 8 BIT CMOS UV ERASABLE AND ELECTRICALLY PROGRAMMABEL READ ONLY
TC574200D TOSHIBA-TC574200D Datasheet
326Kb / 12P
262,144 WORD x 16 BIT CMOS UV ERASABLE AND ELECTRICALLY PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com