công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RNCF0603BKS1M00 bảng dữ liệu (PDF) - Stackpole Electronics, Inc.

RNCF0603BKS1M00 Datasheet PDF - Stackpole Electronics, Inc.
tên linh kiện RNCF0603BKS1M00
tải về  RNCF0603BKS1M00 tải về
kích thước tập tin   498.29 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  SEI [Stackpole Electronics, Inc.]
Trang chủ  https://www.seielect.com/
Logo SEI - Stackpole Electronics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Precision Thin Film Chip Resistor

RNCF0603BKS1M00 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RNCF0603BKS1M00 Datasheet PDF - Stackpole Electronics, Inc.

tên linh kiện RNCF0603BKS1M00
tải về  RNCF0603BKS1M00 Click to download

kích thước tập tin   498.29 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  SEI [Stackpole Electronics, Inc.]
Trang chủ  https://www.seielect.com/
Logo SEI - Stackpole Electronics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Precision Thin Film Chip Resistor

RNCF0603BKS1M00 bảng dữ liệu (HTML) - Stackpole Electronics, Inc.


RNCF0603BKS1M00 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
• Precision tolerances to ± 0.01%
• TCR down to ± 2 ppm/ºC
• Wide R-value range
• Lower values may be available
• Contact Stackpole for tighter tolerances
• Qualified to AEC-Q200
• 100% RoHS compliant and lead free without exemption
• Halogen free
• REACH compliant




Số phần tương tự - RNCF0603BKS1M00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
RNCF0805TKY2K00 AD-RNCF0805TKY2K00 Datasheet
2Mb / 24P
Evaluating the AD74115H Single-Channel, Software Configurable Input and Output with HART Modem
Rev. 0
More results


Mô tả tương tự - RNCF0603BKS1M00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
ACAS0612AT VISHAY-ACAS0612AT Datasheet
142Kb / 6P
Automotive Precision Thin Film Chip Resistor Array
11-Sep-08
ACAC0612 VISHAY-ACAC0612_08 Datasheet
163Kb / 6P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
11-Sep-08
logo
IRC - a TT electronics ...
PCF-W0201LF-01-1001-F IRCTT-PCF-W0201LF-01-1001-F Datasheet
305Kb / 3P
Precision Thin Film Nichrome Chip Resistor
logo
Vishay Siliconix
ACAS0612 VISHAY-ACAS0612_13 Datasheet
146Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
12-Apr-13
logo
Riedon Powertron
CAR0402 RIEDON-CAR0402_13 Datasheet
168Kb / 2P
Thin Film Precision Chip Resistor
logo
Vishay Siliconix
RSK22N VISHAY-RSK22N_15 Datasheet
73Kb / 3P
Precision Wirebondable Single Value Thin Film Chip Resistor
11-Nov-15
logo
Riedon Powertron
CAR0805-10RB1 RIEDON-CAR0805-10RB1 Datasheet
145Kb / 3P
Thin Film Precision Chip Resistor
logo
Stackpole Electronics, ...
RNCS SEI-RNCS Datasheet
449Kb / 7P
Moisture Resistant Precision Thin Film Chip Resistor
8/24/2021
logo
Vishay Siliconix
ACASPREC VISHAY-ACASPREC Datasheet
131Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
12-Apr-13
logo
C&B ELECTRONICS (SHENZH...
PTFR RESI-PTFR Datasheet
4Mb / 14P
Precision Thin Film Chip Resistor
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com