công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DMP1096UCB4-7 bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

DMP1096UCB4-7 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện DMP1096UCB4-7
tải về  DMP1096UCB4-7 tải về
kích thước tập tin   596.01 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

DMP1096UCB4-7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
DMP1096UCB4-7 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện DMP1096UCB4-7
tải về  DMP1096UCB4-7 Click to download

kích thước tập tin   596.01 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

DMP1096UCB4-7 bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated


DMP1096UCB4-7 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
LD-MOS Technology with the Lowest Figure of Merit:
RDS(ON) = 85mΩ to Minimize On-State Losses
Qg = 3.7nC for Ultra-Fast Switching
VGS(TH) = -0.6V Typ. for a Low Turn-On Potential
CSP with Footprint 1.0mm × 1.0mm
Height = 0.62mm for Low Profile
ESD = 3kV HBM Protection of Gate
Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
For automotive applications requiring specific change control

Applications
Battery managements
Load switches
Battery protections




Số phần tương tự - DMP1096UCB4-7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
DMP1005UFDF DIODES-DMP1005UFDF Datasheet
494Kb / 7P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMP1005UFDF-13 DIODES-DMP1005UFDF-13 Datasheet
494Kb / 7P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMP1005UFDF-7 DIODES-DMP1005UFDF-7 Datasheet
494Kb / 7P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMP1009UFDF DIODES-DMP1009UFDF Datasheet
335Kb / 7P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 1
DMP1009UFDF-13 DIODES-DMP1009UFDF-13 Datasheet
335Kb / 7P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 1
More results


Mô tả tương tự - DMP1096UCB4-7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SI9405DY ETC1-SI9405DY Datasheet
156Kb / 4P
P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPP1433 SYNC-POWER-SPP1433 Datasheet
203Kb / 8P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP2095 SYNC-POWER-SPP2095 Datasheet
200Kb / 8P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP2305 SYNC-POWER-SPP2305 Datasheet
211Kb / 8P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Stanson Technology
ST2301A STANSON-ST2301A Datasheet
221Kb / 6P
P Channel Enhancement Mode MOSFET
ST2305A STANSON-ST2305A Datasheet
147Kb / 6P
P Channel Enhancement Mode MOSFET
ST3401 STANSON-ST3401 Datasheet
200Kb / 6P
P Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPP2319 SYNC-POWER-SPP2319 Datasheet
210Kb / 8P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP3401B SYNC-POWER-SPP3401B Datasheet
204Kb / 8P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP3407B SYNC-POWER-SPP3407B Datasheet
211Kb / 8P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com