công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFH620A-1 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

SFH620A-1 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện SFH620A-1
tải về  SFH620A-1 tải về
kích thước tập tin   167.95 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input

SFH620A-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SFH620A-1 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện SFH620A-1
tải về  SFH620A-1 Click to download

kích thước tập tin   167.95 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input

SFH620A-1 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


SFH620A-1 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The SFH620A (DIP) and SFH6206 (SMD) feature a high
current transfer ratio, low coupling capacitance and high
isolation voltage. These couplers have a GaAs infrared
diode emitter, which is optically coupled to a silicon planar
phototransistor detector, and is incorporated in a plastic
DIP-4 or SMD package.
The coupling devices are designed for signal transmission
between two electrically separated circuits. The couplers
are end-stackable with 2.54 mm lead spacing. Creepage
and clearance distances of > 8 mm are achieved with
option 6. This version complies with IEC 60950
(DIN VDE 0805) for reinforced insulation to an operation
voltage of 400 VRMS or DC.

FEATURES
• Good CTR linearity depending on forward
current
• Isolation test voltage, 5300 VRMS
• High collector emitter voltage, VCEO = 70 V
• Low saturation voltage
• Fast switching times
• Low CTR degradation
• Temperature stable
• Low coupling capacitance
• End-stackable, 0.100" (2.54 mm) spacing
• High common-mode interference immunity
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

AGENCY APPROVALS
The safety application model number covering all products
in this datasheet is SFH620A and SHF6206. This model
number should be used when consulting safety agency
documents.
• UL1577, file no. E52744 system code H, double protection
• CSA 93751
• BSI EN 60950, EN 60065
• DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5), available with option 1
• CQC GB8898-2011, GB4943.1-2011




Số phần tương tự - SFH620A-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
SFH620A-1 INFINEON-SFH620A-1 Datasheet
84Kb / 1P
Optocouplers
May 31, 2000-10
logo
Vishay Siliconix
SFH620A-1 VISHAY-SFH620A-1 Datasheet
400Kb / 9P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
01-Dec-05
logo
ISOCOM COMPONENTS
SFH620A-1 ISOCOM-SFH620A-1 Datasheet
437Kb / 3P
AC INPUT PHOTOTRANSISTOR OPTICALLY COUPLED ISOLATORS
logo
Vishay Siliconix
SFH620A-1 VISHAY-SFH620A-1 Datasheet
160Kb / 7P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
23-Feb-11
SFH620A-1 VISHAY-SFH620A-1 Datasheet
170Kb / 9P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
31-Aug-15
More results


Mô tả tương tự - SFH620A-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SFH620A VISHAY-SFH620A_05 Datasheet
400Kb / 9P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
01-Dec-05
K814P VISHAY-K814P_04 Datasheet
262Kb / 9P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC input
26-Oct-04
TCET1600 VISHAY-TCET1600_05 Datasheet
195Kb / 9P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
01-Dec-05
K814P VISHAY-K814P_08 Datasheet
182Kb / 8P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
09-Jan-08
SFH6206-3T VISHAY-SFH6206-3T Datasheet
160Kb / 7P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
23-Feb-11
SFH620A VISHAY-SFH620A_15 Datasheet
170Kb / 9P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
31-Aug-15
TCET2600 VISHAY-TCET2600_10 Datasheet
167Kb / 8P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
10-Dec-10
K814P VISHAY-K814P_V02 Datasheet
184Kb / 8P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
10-Dec-08
SFH620A VISHAY-SFH620A_V02 Datasheet
168Kb / 9P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
31-Aug-15
TCET1600 VISHAY-TCET1600_V02 Datasheet
154Kb / 8P
Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
10-Dec-10
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com