công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VOM618A bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VOM618A Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VOM618A
tải về  VOM618A tải về
kích thước tập tin   167.77 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package

VOM618A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VOM618A Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VOM618A
tải về  VOM618A Click to download

kích thước tập tin   167.77 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package

VOM618A bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VOM618A Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The 110 °C rated VOM618A has a GaAs infrared emitting
diode emitter, which is optically coupled to a silicon planar
phototransistor detector, and is incorporated in a 4 pin
100 mil lead pitch miniflat package. It features a high current
transfer ratio with low input current, low coupling
capacitance, and high isolation voltage.
These coupling devices are designed for signal transmission
between two electrically separated circuits.

FEATURES
• Operating temperature from - 55 °C to + 110 °C
• SOP-4 mini-flat package
• CTR range 40 % to 600 %, IF = 1 mA
• Isolation test voltage, 3750 VRMS
• Low saturation voltage
• Fast switching times
• Low coupling capacitance
• End-stackable, 0.100" (2.54 mm) spacing
• Material categorization: For definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

APPLICATIONS
• PLCs
• Telecommunication
• Lighting control system
• Solar inverters
• AC drives

AGENCY APPROVALS
(All parts are certified under base model VOM618A)
• UL1577, file no. E52744
• cUL tested to CSA 22.2 bulletin 5A
• DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5), available with option 1
• FIMKO EN 60065 and EN 60950-1
• CQC: GB8898-2011, GB4943.1-2011




Số phần tương tự - VOM618A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VOM618A VISHAY-VOM618A Datasheet
166Kb / 8P
Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package
10-Dec-12
VOM618A VISHAY-VOM618A Datasheet
168Kb / 8P
Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package
10-Dec-12
VOM618A-1T VISHAY-VOM618A-1T Datasheet
166Kb / 8P
Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package
10-Dec-12
VOM618A-1T VISHAY-VOM618A-1T Datasheet
171Kb / 8P
Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package
21-Oct-13
VOM618A-1X001T VISHAY-VOM618A-1X001T Datasheet
166Kb / 8P
Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package
10-Dec-12
More results


Mô tả tương tự - VOM618A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VOM617A VISHAY-VOM617A Datasheet
164Kb / 8P
Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package
11-Dec-12
VOM618A VISHAY-VOM618A Datasheet
166Kb / 8P
Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package
10-Dec-12
VOM618A VISHAY-VOM618A_13 Datasheet
171Kb / 8P
Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package
21-Oct-13
VOM617A VISHAY-VOM617A_V01 Datasheet
215Kb / 9P
Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package
24-Sep-2020
VOMA617A VISHAY-VOMA617A_V01 Datasheet
226Kb / 10P
Optocoupler, Phototransistor Output, Low Input Current, SOP-4, Mini-Flat Package
03-May-2018
VOMA618A VISHAY-VOMA618A Datasheet
235Kb / 10P
Optocoupler, Phototransistor Output, Low Input Current, SOP-4, Mini-Flat Package
05-Jul-2019
VOM617A VISHAY-VOM617A_V02 Datasheet
216Kb / 9P
Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package
24-Sep-2020
VOM618A VISHAY-VOM618A_V02 Datasheet
168Kb / 8P
Low Input Current, Phototransistor Output, SOP-4, Mini-Flat Package
10-Dec-12
VOMA617A VISHAY-VOMA617A_V02 Datasheet
226Kb / 10P
Optocoupler, Phototransistor Output, Low Input Current, SOP-4, Mini-Flat Package
03-May-2018
VOMA618A VISHAY-VOMA618A_V01 Datasheet
235Kb / 10P
Optocoupler, Phototransistor Output, Low Input Current, SOP-4, Mini-Flat Package
05-Jul-2019
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com