công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25Q21AOIGR bảng dữ liệu (PDF) - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25Q21AOIGR Datasheet PDF - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.
tên linh kiện GD25Q21AOIGR
tải về  GD25Q21AOIGR tải về
kích thước tập tin   1012.68 Kbytes
Page   51 Pages
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash

GD25Q21AOIGR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
GD25Q21AOIGR Datasheet PDF - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD25Q21AOIGR
tải về  GD25Q21AOIGR Click to download

kích thước tập tin   1012.68 Kbytes
Page   51 Pages
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash

GD25Q21AOIGR bảng dữ liệu (HTML) - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.


GD25Q21AOIGR Thông tin chi tiết sản phẩm

1. FEATURES
◆ 2M-bit Serial Flash
-256K-byte
-256 bytes per programmable page
◆ Standard, Dual, Quad SPI
-Standard SPI: SCLK, CS#, SI, SO, WP#, HOLD#
-Dual SPI:SCLK, CS#, IO0, IO1, WP#, HOLD#
-Quad SPI:SCLK, CS#, IO0, IO1, IO2, IO3
◆ High Speed Clock Frequency
-104MHz for fast read with 30PF load
-Dual I/O Data transfer up to 208Mbits/s
-Quad I/O Data transfer up to 416Mbits/s
◆ Software/Hardware Write Protection
-Write protect all/portion of memory via software
-Enable/Disable protection with WP# Pin
-Top or Bottom, Sector or Block selection
◆ Program/Erase Speed
-Page Program time:0.35ms typical
-Sector Erase time:50ms typical
-Block Erase time: 0.18/0.25s typical
-Chip Erase time:0.8s typical
◆ Flexible Architecture
-Sector of 4K-byte
-Block of 32/64K-byte
◆ Low Power Consumption
-12mA maximum active current
-5uA maximum power down current
◆ Single Power Supply Voltage
-Full voltage range:2.7~3.6V
◆ Minimum 100,000 Program/Erase Cycles
◆ Advanced security Features
-Power Supply Lock-Down
-3*512-Byte Security Registers With OTP Locks
- Volatile and Non-volatile Status Register Bits




Số phần tương tự - GD25Q21AOIGR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ELM Electronics
GD25Q21 ELM-GD25Q21 Datasheet
3Mb / 49P
Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
GD25Q21B ELM-GD25Q21B Datasheet
3Mb / 49P
2M-bit Serial Flash
GD25Q21B ELM-GD25Q21B Datasheet
3Mb / 49P
Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
GD25Q21BXIGX ELM-GD25Q21BXIGX Datasheet
3Mb / 49P
Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
More results


Mô tả tương tự - GD25Q21AOIGR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE25C160G ACE-ACE25C160G Datasheet
1Mb / 36P
Uniform SECTOR Dual and Quad Serial Flash
VER 1.5
ACE25C100G ACE-ACE25C100G Datasheet
1Mb / 37P
Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
VER 1.4
ACE25C320G ACE-ACE25C320G Datasheet
2Mb / 37P
Uniform SECTOR Dual and Quad Serial Flash
VER 1.5
ACE25C512G ACE-ACE25C512G Datasheet
1Mb / 37P
Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
VER 1.5
logo
ELM Electronics
GD25Q21BXIGX ELM-GD25Q21BXIGX Datasheet
3Mb / 49P
Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
logo
GigaDevice Semiconducto...
GD25VE16C GIGADEVICE-GD25VE16C Datasheet
1Mb / 60P
Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
GD25VE32C GIGADEVICE-GD25VE32C Datasheet
1Mb / 63P
Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
GD25VE40C GIGADEVICE-GD25VE40C Datasheet
1Mb / 55P
Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
GD25VQ16C GIGADEVICE-GD25VQ16C Datasheet
1Mb / 59P
Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
GD25VQ127C GIGADEVICE-GD25VQ127C Datasheet
1Mb / 62P
Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com