công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HVCG0603BBC10K0 bảng dữ liệu (PDF) - Stackpole Electronics, Inc.

HVCG0603BBC10K0 Datasheet PDF - Stackpole Electronics, Inc.
tên linh kiện HVCG0603BBC10K0
tải về  HVCG0603BBC10K0 tải về
kích thước tập tin   267.25 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  SEI [Stackpole Electronics, Inc.]
Trang chủ  https://www.seielect.com/
Logo SEI - Stackpole Electronics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện High Voltage Thick Film Chip Resistor

HVCG0603BBC10K0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HVCG0603BBC10K0 Datasheet PDF - Stackpole Electronics, Inc.

tên linh kiện HVCG0603BBC10K0
tải về  HVCG0603BBC10K0 Click to download

kích thước tập tin   267.25 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  SEI [Stackpole Electronics, Inc.]
Trang chủ  https://www.seielect.com/
Logo SEI - Stackpole Electronics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện High Voltage Thick Film Chip Resistor

HVCG0603BBC10K0 bảng dữ liệu (HTML) - Stackpole Electronics, Inc.


HVCG0603BBC10K0 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
• Ohmic values to 50G
• Available with wire bondable terminations
• Tight tolerances to 0.1%
• Utilizes fine film resistor deposition technology
• Superior pulse handling capabilities
• Low TCR to 25 ppm/ºC
• Low VCR to 1 ppm/volt
• Very low noise
• Ultra-high stability
• Custom sizes available
• Higher (up to 1TΩ) or lower resistance values may be available (contact Stackpole)
• Standard HVC parts are unmarked
• RoHS compliant and halogen free
• REACH compliant




Số phần tương tự - HVCG0603BBC10K0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jianghai Europe GmbH
HVC JIANGHAI-HVC Datasheet
456Kb / 2P
PC SMD 105째C Very Low ESR High Ripple Current 2.000h Lifetime(Polymer SMD)
logo
Welwyn Components Limit...
HVC WELWYN-HVC Datasheet
227Kb / 3P
High Voltage Chip Resistors
logo
HolyStone International
HVC HOLYSTONECAPS-HVC Datasheet
387Kb / 4P
High Voltage NP0 and X7R Capacitors
logo
RUBYCON CORPORATION
HVC RUBYCON-HVC Datasheet
188Kb / 2P
POWER FILM CAPACITORS
logo
TT Electronics.
HVC TTELEC-HVC Datasheet
435Kb / 3P
Robust thick film construction
More results


Mô tả tương tự - HVCG0603BBC10K0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
KTR10 ROHM-KTR10 Datasheet
106Kb / 7P
Endured high voltage fixed thick film chip resistor
KTR10 ROHM-KTR10_1 Datasheet
87Kb / 7P
Endured high voltage fixed thick film chip resistor
logo
IRC - a TT electronics ...
F44KU6806G50BLK IRCTT-F44KU6806G50BLK Datasheet
245Kb / 3P
High Voltage Thick Film Resistor
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
CRHV MERITEK-CRHV Datasheet
543Kb / 3P
High Voltage Thick Film Chip Resistor
logo
Samsung semiconductor
RC1608J000CS SAMSUNG-RC1608J000CS Datasheet
5Mb / 40P
THICK-FILM CHIP RESISTOR
logo
Riedon Powertron
CLR0201 RIEDON-CLR0201_13 Datasheet
167Kb / 1P
Thick Film Chip Resistor
logo
Samsung semiconductor
RC2012F2491CS SAMSUNG-RC2012F2491CS Datasheet
73Kb / 2P
Thick - Film chip RESISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
HVCB2010FKC100M ETC2-HVCB2010FKC100M Datasheet
114Kb / 3P
High Voltage Thick Film Chip Resistor
logo
Samsung semiconductor
RP164PJ000CS SAMSUNG-RP164PJ000CS Datasheet
4Mb / 20P
THICK-FILM CHIP RESISTOR
logo
Stackpole Electronics, ...
RVC SEI-RVC Datasheet
337Kb / 6P
Medium Voltage Thick Film Chip Resistor
01/23/2019
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com