công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PESD5V0X1BL bảng dữ liệu (PDF) - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

PESD5V0X1BL Datasheet PDF - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd
tên linh kiện PESD5V0X1BL
tải về  PESD5V0X1BL tải về
kích thước tập tin   2156.68 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE

PESD5V0X1BL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PESD5V0X1BL Datasheet PDF - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện PESD5V0X1BL
tải về  PESD5V0X1BL Click to download

kích thước tập tin   2156.68 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE

PESD5V0X1BL bảng dữ liệu (HTML) - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd


PESD5V0X1BL Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Ultra low leakage: nA level
Operating voltage: 5V
Low clamping voltage
Complies with following standards:
– IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: ±30kV
Contact discharge: ±30kV
– IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
– IEC61000-4-5 (Lightning) 4.5A (8/20μs)
RoHS Compliant

Applications
Smart phones
Display Ports
MDDI Ports
USB Ports
Digital Video Interface (DVI)
PCI Express and Serial SATA Ports




Số phần tương tự - PESD5V0X1BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PESD5V0X1BL NXP-PESD5V0X1BL Datasheet
77Kb / 12P
Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diodes
Rev. 01-4 November 2008
PESD5V0X1BL NXP-PESD5V0X1BL Datasheet
76Kb / 11P
Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rev. 02-16 July 2009
PESD5V0X1BL PHILIPS-PESD5V0X1BL Datasheet
76Kb / 11P
Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rev. 02-16 July 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD5V0X1BL NEXPERIA-PESD5V0X1BL Datasheet
202Kb / 11P
Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
10 July 2020
PESD5V0X1BL-Q NEXPERIA-PESD5V0X1BL-Q Datasheet
202Kb / 11P
Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
23 September 2022
More results


Mô tả tương tự - PESD5V0X1BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
ULC0342P LEIDITECH-ULC0342P Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
BDFN2C051UF LEIDITECH-BDFN2C051UF Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
CDDFN2-T5.0LC LEIDITECH-CDDFN2-T5.0LC Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
CPDQC5V0SC-HF LEIDITECH-CPDQC5V0SC-HF Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
ESD112-B1-02EL LEIDITECH-ESD112-B1-02EL Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
ESD5V0B03-1006 LEIDITECH-ESD5V0B03-1006 Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
ESDAXLC6-1BT2 LEIDITECH-ESDAXLC6-1BT2 Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
PESDMC2FD5VB LEIDITECH-PESDMC2FD5VB Datasheet
2Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
PESDSC2FD5VB LEIDITECH-PESDSC2FD5VB Datasheet
2Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
TT0521SB LEIDITECH-TT0521SB Datasheet
2Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com