công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH79F1622M/028MU bảng dữ liệu (PDF) - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH79F1622M/028MU Datasheet PDF - SINOWEALTH Electronic Ltd
tên linh kiện SH79F1622M/028MU
tải về  SH79F1622M/028MU tải về
kích thước tập tin   1426.35 Kbytes
Page   124 Pages
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 8051 Microcontroller with 20 channels Touch-key input and TONE

SH79F1622M/028MU Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SH79F1622M/028MU Datasheet PDF - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH79F1622M/028MU
tải về  SH79F1622M/028MU Click to download

kích thước tập tin   1426.35 Kbytes
Page   124 Pages
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 8051 Microcontroller with 20 channels Touch-key input and TONE

SH79F1622M/028MU bảng dữ liệu (HTML) - SINOWEALTH Electronic Ltd


SH79F1622M/028MU Thông tin chi tiết sản phẩm

1. Features
 8bits micro-controller with Pipe-line structured 8051 compatible instruction set
 Flash ROM: 16K Bytes
 RAM: internal 256 Bytes, external 1280 Bytes
 Operation Voltage: 2.7V - 5.5V
 Oscillator:
- Internal RC: 27MHz (±2%)
- External crystal oscillator: 32.768kHz
 28pin: 25 CMOS bi-directional I/O pins
20pin: 17 CMOS bi-directional I/O pins
 Built-in pull-up resistor for input pin
 Three 16-bit timer/counters T2, T3 & T4
 20 channels Touch Key input
 Built-in Touch Key comparison voltage:
1V, 1.5V, 2V, 2.5V
 7 COM 16 SEG LED drive
 Touch Key sharing with LED drive
 Powerful interrupt sources:
- Timer2, 3, 4
- INT0, INT1, INT2, INT4
- EUART
- Touch Key
- TWI
 EUART with Baud-rate generator
 TWI communication interface
 Built-in 2 channels programmable tone generator
 CPU Machine cycle: 1 oscillator cycle
 Watch Dog Timer (WDT)
 Flash Type
 Package: SOP28
SOP20
SOP16




Số phần tương tự - SH79F1622M/028MU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SINOWEALTH Electronic L...
SH79F1620 SINOWEALTH-SH79F1620 Datasheet
1Mb / 92P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.1
SH79F1620M/020MU SINOWEALTH-SH79F1620M/020MU Datasheet
1Mb / 92P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.1
SH79F1620M/028MU SINOWEALTH-SH79F1620M/028MU Datasheet
1Mb / 92P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.1
SH79F1620X/020XU SINOWEALTH-SH79F1620X/020XU Datasheet
1Mb / 92P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.1
SH79F1621 SINOWEALTH-SH79F1621 Datasheet
1Mb / 113P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.1
More results


Mô tả tương tự - SH79F1622M/028MU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Winbond
W91330N WINBOND-W91330N Datasheet
213Kb / 17P
TONE/PULSE DIALER WITH HANDFREE LOCK AND KEY TONE FUNCTION
logo
SINOWEALTH Electronic L...
SH79F082 SINOWEALTH-SH79F082 Datasheet
2Mb / 92P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC and PWM
2.1 Jul. 2011
SH79F0819 SINOWEALTH-SH79F0819 Datasheet
1Mb / 101P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.2
SH79F081B SINOWEALTH-SH79F081B Datasheet
1Mb / 103P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.0
SH79F085 SINOWEALTH-SH79F085 Datasheet
1Mb / 97P
Enhanced 8051 Microcontroller with 20-Bit ADC
V2.2
SH79F166A SINOWEALTH-SH79F166A Datasheet
1Mb / 113P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.2
SH79F3212 SINOWEALTH-SH79F3212 Datasheet
1Mb / 152P
8051 Microcontroller with 8 channels Touch-key input and 12 Bit PWM and 12 Bit ADC
V2.4
SH79F3218 SINOWEALTH-SH79F3218 Datasheet
1Mb / 143P
8051 Microcontroller with 8 channels Touch-key input and 12 Bit PWM
V2.2
SH79F3252 SINOWEALTH-SH79F3252 Datasheet
1Mb / 112P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC and LCD
V2.0
SH88F516 SINOWEALTH-SH88F516 Datasheet
1Mb / 105P
8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.5
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com