công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH79F083B bảng dữ liệu (PDF) - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH79F083B Datasheet PDF - SINOWEALTH Electronic Ltd
tên linh kiện SH79F083B
tải về  SH79F083B tải về
kích thước tập tin   1038.61 Kbytes
Page   86 Pages
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC

SH79F083B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SH79F083B Datasheet PDF - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH79F083B
tải về  SH79F083B Click to download

kích thước tập tin   1038.61 Kbytes
Page   86 Pages
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC

SH79F083B bảng dữ liệu (HTML) - SINOWEALTH Electronic Ltd


SH79F083B Thông tin chi tiết sản phẩm

1. Features
 8bits micro-controller with Pipe-line structured 8051 compatible instruction set
 Flash ROM: 8K Bytes
 RAM: internal 256 Bytes, external 256 Bytes
 EEPROM-like: 512 Bytes
 Operation Voltage:
fOSC = 30kHz - 16.6MHz, VDD = 2.8V - 5.5V
 Oscillator (code option)
- Crystal oscillator: 32.768kHz
- Crystal oscillator: 4MHz - 16.6MHz
- Ceramic oscillator: 2MHz -16.6MHz
- Internal RC: 16.6MHz (±2%)
- External clock: 30kHz - 16.6MHz
 18 CMOS bi-directional I/O pins
 7 high current drive ports
 Three 16-bit timer/counters T0, T1and T2
 Powerful interrupt sources:
- Timer0, 1, 2
- INT0, 1, 2
- ADC, EUART, SCM, PWM, LPD
 One 8-bit PWM
 EUART
 Low voltage detect (LPD)
 8 channels 10-bits Analog Digital Converter (ADC), with comparator function built-in
 Low Voltage Reset (LVR) function (enabled by code option)
- LVR voltage level 1: 4.1V
- LVR voltage level 2: 3.7V
- LVR voltage level 3: 2.8V
 CPU Machine cycle: 1 oscillator clock
 Watch Dog Timer (WDT)
 Warm-up Timer
 System Clock Monitor (SCM)
 Support Low power operation modes
- Idle Mode
- Power-Down Mode
 Low power consumption
 Flash Type
 Package: SOP/TSSOP 20Pin




Số phần tương tự - SH79F083B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SINOWEALTH Electronic L...
SH79F0819 SINOWEALTH-SH79F0819 Datasheet
1Mb / 101P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.2
SH79F0819M/028MU SINOWEALTH-SH79F0819M/028MU Datasheet
1Mb / 101P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.2
SH79F0819X/028XU SINOWEALTH-SH79F0819X/028XU Datasheet
1Mb / 101P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.2
SH79F081B SINOWEALTH-SH79F081B Datasheet
1Mb / 103P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.0
SH79F081BM/028MU SINOWEALTH-SH79F081BM/028MU Datasheet
1Mb / 103P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.0
More results


Mô tả tương tự - SH79F083B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SINOWEALTH Electronic L...
SH77P1651 SINOWEALTH-SH77P1651 Datasheet
1Mb / 93P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.1
SH77P1651A SINOWEALTH-SH77P1651A Datasheet
1Mb / 93P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V1.0
SH79F0819 SINOWEALTH-SH79F0819 Datasheet
1Mb / 101P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.2
SH79F081B SINOWEALTH-SH79F081B Datasheet
1Mb / 103P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.0
SH79F1612B SINOWEALTH-SH79F1612B Datasheet
1Mb / 97P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.2
SH79F1619 SINOWEALTH-SH79F1619 Datasheet
1Mb / 99P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.0
SH79F1621 SINOWEALTH-SH79F1621 Datasheet
1Mb / 113P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.1
SH79F166A SINOWEALTH-SH79F166A Datasheet
1Mb / 113P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.2
SH79M083B SINOWEALTH-SH79M083B Datasheet
1Mb / 86P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.0
SH79M1612B SINOWEALTH-SH79M1612B Datasheet
1Mb / 96P
Enhanced 8051 Microcontroller with 10bit ADC
V2.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com