công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDT54FCT574AE bảng dữ liệu (PDF) - Integrated Device Technology

IDT54FCT574AE Datasheet PDF - Integrated Device Technology
tên linh kiện IDT54FCT574AE
tải về  IDT54FCT574AE tải về
kích thước tập tin   144.81 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)

IDT54FCT574AE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IDT54FCT574AE Datasheet PDF - Integrated Device Technology

tên linh kiện IDT54FCT574AE
tải về  IDT54FCT574AE Click to download

kích thước tập tin   144.81 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)

IDT54FCT574AE bảng dữ liệu (HTML) - Integrated Device Technology


IDT54FCT574AE Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION:
The IDT54/74FCT374/A/C, IDT54/74FCT534/A/C and IDT54/74FCT574/A/C are 8-bit registers built using an advanced dual metal CMOS technology. These registers consist of eight D-type flip-flops with a buffered common clock and buffered 3-state output control. When the output enable (OE) is LOW, the eight outputs are enabled. When the OE input is HIGH, the outputs are in the high-impedance state.
Input data meeting the set-up and hold time requirements
of the D inputs is transferred to the O outputs on the LOW-to-HIGH transition of the clock input.
The IDT54/74FCT374/A/C and IDT54/74FCT574/A/ C have non-inverting outputs with respect to the data at the D inputs. The IDT54/74FCT534/A/C have inverting outputs.

FEATURES:
• IDT54/74FCT374/534/574 equivalent to FAST™ speed and drive
• IDT54/74FCT374A/534A/574A up to 30% faster than FAST
• IDT54/74FCT374C/534C/574C up to 50% faster than FAST
• IOL = 48mA (commercial) and 32mA (military)
• CMOS power levels (1mW typ. static)
• Edge triggered master/slave, D-type flip-flops
• Buffered common clock and buffered common three state control
• Product available in Radiation Tolerant and Radiation Enhanced versions
• Military product compliant to MIL-STD-883, Class B
• Meets or exceeds JEDEC Standard 18 specifications




Số phần tương tự - IDT54FCT574AE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT54FCT573 IDT-IDT54FCT573 Datasheet
160Kb / 8P
FAST CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCHES
IDT54FCT573 IDT-IDT54FCT573 Datasheet
76Kb / 7P
FAST CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
IDT54FCT573A IDT-IDT54FCT573A Datasheet
160Kb / 8P
FAST CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCHES
IDT54FCT573AD IDT-IDT54FCT573AD Datasheet
160Kb / 8P
FAST CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCHES
IDT54FCT573ADB IDT-IDT54FCT573ADB Datasheet
160Kb / 8P
FAST CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCHES
More results


Mô tả tương tự - IDT54FCT574AE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT3574 IDT-IDT74FCT3574 Datasheet
108Kb / 7P
3.3V CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
IDT74FCT646T IDT-IDT74FCT646T Datasheet
189Kb / 9P
FAST CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74FCT374T PERICOM-PI74FCT374T Datasheet
163Kb / 9P
Fast CMOS Octal D Registers (3-State)
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT2374AT IDT-IDT74FCT2374AT Datasheet
74Kb / 7P
FAST CMOS OCTAL D REGISTER (3-STATE)
IDT5474FCT374A IDT-IDT5474FCT374A Datasheet
91Kb / 7P
FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT374DB IDT-IDT54FCT374DB Datasheet
88Kb / 7P
FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
7130LA55P IDT-7130LA55P Datasheet
88Kb / 7P
FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
IDT54 IDT-IDT54 Datasheet
57Kb / 7P
FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
74FCT574T IDT-74FCT574T Datasheet
57Kb / 7P
FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
logo
Renesas Technology Corp
IDT74FCT2374AT RENESAS-IDT74FCT2374AT Datasheet
244Kb / 8P
FAST CMOS OCTAL D REGISTER (3-STATE)
SEPTEMBER 2009
More results




Giới thiệu về Integrated Device Technology


Công nghệ thiết bị tích hợp (IDT) là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp bán dẫn tín hiệu hỗn hợp.
Công ty được thành lập vào năm 1980 và có trụ sở tại San Jose, California.
IDT cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các giải pháp đồng hồ và thời gian, giao diện bộ nhớ và các sản phẩm logic kỹ thuật số.
Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện toán, viễn thông và tự động hóa công nghiệp.
IDT được biết đến với chuyên môn về công nghệ bán dẫn tín hiệu hỗn hợp và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp bán dẫn tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.
Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, IDT còn cung cấp các giải pháp cho thị trường ô tô, trung tâm dữ liệu và Internet of Things (IoT).

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com