công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

80SQ045NG bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

80SQ045NG Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện 80SQ045NG
tải về  80SQ045NG tải về
kích thước tập tin   61.63 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Axial Lead Rectifier

80SQ045NG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
80SQ045NG Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện 80SQ045NG
tải về  80SQ045NG Click to download

kích thước tập tin   61.63 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Axial Lead Rectifier

80SQ045NG bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


80SQ045NG Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• High Current Capability
• Low Stored Charge, Majority Carrier Conduction
• Low Power Loss/High Efficiency
• Highly Stable Oxide Passivated Junction
• Guard−Ring for Stress Protection
• Low Forward Voltage
• High Surge Capacity
• These are Pb−Free Devices


Mechanical Characteristics:
• Case: Epoxy, Molded
• Weight: 1.1 Gram (Approximately)
• Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal Leads are Readily Solderable
• Lead and Mounting Surface Temperature for Soldering Purpos 220°C Max. for 10 Seconds, 1/16″from Case
• Polarity: Cathode indicated by Polarity Band
• ESD Protection: Human Body Model > 4000 V (Class 3) Machine Model > 400 V (Class C)




Số phần tương tự - 80SQ045NG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
80SQ045 IRF-80SQ045 Datasheet
125Kb / 5P
SCHOTTKY RECTIFIER
80SQ045 IRF-80SQ045 Datasheet
172Kb / 4P
8 AMP SCHOTTKY POWER RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
80SQ045 VISHAY-80SQ045 Datasheet
106Kb / 6P
Schottky Rectifier, 8 A
07-Nov-08
logo
New Jersey Semi-Conduct...
80SQ045 NJSEMI-80SQ045 Datasheet
142Kb / 1P
Schottky Rectifiers
logo
SUNMATE electronic Co.,...
80SQ045 SUNMATE-80SQ045 Datasheet
1Mb / 3P
8A Axial Leaded Schottky Rectifier
More results


Mô tả tương tự - 80SQ045NG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE579 NTE-NTE579 Datasheet
15Kb / 1P
Silicon Axial Lead Rectifier
logo
Sensitron
1N4245 SENSITRON-1N4245 Datasheet
47Kb / 2P
HERMETIC AXIAL LEAD RECTIFIER
1N5619 SENSITRON-1N5619 Datasheet
142Kb / 3P
HERMETIC AXIAL LEAD/MELF RECTIFIER
logo
ON Semiconductor
MBR340 ONSEMI-MBR340_06 Datasheet
60Kb / 4P
Axial Lead Rectifier
June, 2006 ??Rev. 7
MBR1100 ONSEMI-MBR1100_06 Datasheet
59Kb / 4P
Axial Lead Rectifier
June, 2006 ??Rev. 6
MBR3100 ONSEMI-MBR3100_06 Datasheet
58Kb / 4P
Axial Lead Rectifier
June, 2006 ??Rev. 6
logo
Sensitron
1N3611 SENSITRON-1N3611 Datasheet
37Kb / 2P
HERMETIC AXIAL LEAD RECTIFIER
SS3611 SENSITRON-SS3611 Datasheet
37Kb / 2P
HERMETIC AXIAL LEAD RECTIFIER
logo
ON Semiconductor
MBR3060 ONSEMI-MBR3060 Datasheet
154Kb / 5P
Axial Lead Rectifier
September, 2006 ??Rev. 1
MBR1100 ONSEMI-MBR1100_16 Datasheet
67Kb / 4P
Axial Lead Rectifier
February, 2016 ??Rev. 7
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com