công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMM5320ZW bảng dữ liệu (PDF) - Eudyna Devices Inc

FMM5320ZW Datasheet PDF - Eudyna Devices Inc
tên linh kiện FMM5320ZW
tải về  FMM5320ZW tải về
kích thước tập tin   37.44 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Trang chủ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Single-Pole Double-Throw Switch GaAs PHEMT High Power Switch DC - 2.0 GHz

FMM5320ZW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMM5320ZW Datasheet PDF - Eudyna Devices Inc

tên linh kiện FMM5320ZW
tải về  FMM5320ZW Click to download

kích thước tập tin   37.44 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Trang chủ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Single-Pole Double-Throw Switch GaAs PHEMT High Power Switch DC - 2.0 GHz

FMM5320ZW bảng dữ liệu (HTML) - Eudyna Devices Inc




Số phần tương tự - FMM5320ZW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5321ZV EUDYNA-FMM5321ZV Datasheet
176Kb / 5P
Quad-band Antenna Switch Module
More results


Mô tả tương tự - FMM5320ZW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
ESM5322ZU EUDYNA-ESM5322ZU Datasheet
55Kb / 3P
Double Pole Double Throw GaAs PHEMT Switch 0.1 - 6 GHz
FMM5309ZU EUDYNA-FMM5309ZU Datasheet
86Kb / 4P
Single Pole Three Throw GaAs PHEMT High Power Switch 0.5 - 2.5 GHz
HS69SPDT312 EUDYNA-HS69SPDT312 Datasheet
137Kb / 4P
Single Pole Double Throw GaAs PHEMT Switch 0.1 - 6 GHz
logo
Tyco Electronics
MASWGM0002-DIE MACOM-MASWGM0002-DIE Datasheet
128Kb / 5P
Switch, Single-Pole, Double-Throw 2.0-20.0 GHz
MASWGM0003-DIE MACOM-MASWGM0003-DIE Datasheet
93Kb / 5P
Switch, Single-Pole, Double-Throw 2.0-8.0 GHz
MASWGM0005-DIE MACOM-MASWGM0005-DIE Datasheet
153Kb / 5P
Switch, Single-Pole, Double-Throw DC-5.0 GHz
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G3157DSFR TI1-SN74LVC1G3157DSFR Datasheet
1Mb / 28P
SINGLE-POLE DOUBLE-THROW ANALOG SWITCH
SN74LVC1G3157-Q1 TI1-SN74LVC1G3157-Q1_14 Datasheet
902Kb / 21P
SINGLE-POLE DOUBLE-THROW ANALOG SWITCH
logo
Pasternack Enterprises,...
PE71S6064 PASTERNACK-PE71S6064 Datasheet
399Kb / 4P
Single Pole Double Throw Relay Switch
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G3157 TI1-SN74LVC1G3157_18 Datasheet
2Mb / 42P
Single-Pole Double-Throw Analog Switch
More results




Giới thiệu về Eudyna Devices Inc


Eudyna Devices Inc. is a semiconductor company that specializes in the design, development, and production of high-frequency, high-power, and high-reliability semiconductor devices. The company was founded in 1999 in Japan and has since expanded globally, with subsidiaries in the United States, Europe, and Asia.

Eudyna Devices Inc. produces a wide range of products, including microwave and millimeter-wave transistors, amplifiers, and diodes, which are used in various applications such as wireless communications, satellite broadcasting, and radar systems. The company's products are known for their high performance and reliability, and they are used by major companies in the telecommunications and defense industries.

In 2015, Eudyna Devices Inc. merged with Fujitsu Electronics Inc. to form the new company, Fujitsu Electronics Inc. The company continues to operate under the Fujitsu brand, and its products are marketed under the name Fujitsu RF Devices.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com