công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MURD620CTG bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MURD620CTG Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MURD620CTG
tải về  MURD620CTG tải về
kích thước tập tin   197.67 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Switch-mode Power Rectifier

MURD620CTG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MURD620CTG Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MURD620CTG
tải về  MURD620CTG Click to download

kích thước tập tin   197.67 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Switch-mode Power Rectifier

MURD620CTG bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


MURD620CTG Thông tin chi tiết sản phẩm

These state-ofïthe-art devices are designed for use in switching
power supplies, inverters and as free wheeling diodes.

Features
• Ultrafast 35 Nanosecond Recovery Time
• Low Forward Voltage Drop
• Low Leakage
• ESD Rating:
 Human Body Model = 3B (> 8 kV)
 Machine Model = C (> 400 V)
• NRVUD, SRVUD and SNRVUD Prefixes for Automotive and Other
Applications Requiring Unique Site and Control Change
Requirements; AECïQ101 Qualified and PPAP Capable
• These Devices are PbïFree, Halogen Free/BFR Free and are RoHS
Compliant

Mechanical Characteristics:
• Case: Epoxy, Molded
• Weight: 0.4 Gram (Approximately)
• Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal
Leads are Readily Solderable
• Lead and Mounting Surface Temperature for Soldering Purposes:
260°C Max. for 10 Seconds




Số phần tương tự - MURD620CTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MURD620CTG ONSEMI-MURD620CTG Datasheet
61Kb / 4P
SWITCHMODE Power Rectifier
August, 2004 ??Rev. 5
MURD620CTG ONSEMI-MURD620CTG Datasheet
54Kb / 4P
ULTRAFAST RECTIFIER 6.0 AMPERES 200 VOLTS
February, 2006 ??Rev. 6
MURD620CTG ONSEMI-MURD620CTG Datasheet
101Kb / 4P
SWITCHMODE Power Rectifier
January, 2011 ??Rev. 9
MURD620CTG ONSEMI-MURD620CTG Datasheet
104Kb / 5P
SWITCHMODE Power Rectifier
November, 2012 ??Rev. 11
MURD620CTG ONSEMI-MURD620CTG Datasheet
69Kb / 5P
Switch-mode Power Rectifier
October, 2016 ??Rev. 13
More results


Mô tả tương tự - MURD620CTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MBRP400100CTL ONSEMI-MBRP400100CTL Datasheet
117Kb / 3P
Switch-mode Power Rectifier
January, 2015 ??Rev. 6
MUR1620CTRG ONSEMI-MUR1620CTRG Datasheet
78Kb / 6P
Switch Mode Power Rectifier
January, 2015 ??Rev. 9
MURHF860CT ONSEMI-MURHF860CT Datasheet
55Kb / 3P
Switch-mode Power Rectifier
July, 2016 ??Rev. 6
MBR30L45CTG ONSEMI-MBR30L45CTG_16 Datasheet
76Kb / 7P
Switch-mode Power Rectifier
July, 2016 ??Rev. 3
MBR30L60CTG ONSEMI-MBR30L60CTG Datasheet
85Kb / 7P
Switch-mode Power Rectifier
July, 2016 ??Rev. 2
MBR4015CTLG ONSEMI-MBR4015CTLG Datasheet
84Kb / 4P
Switch-mode Power Rectifier
January, 2015 ??Rev. 7
MBR40L45CTG ONSEMI-MBR40L45CTG_15 Datasheet
100Kb / 6P
Switch-mode Power Rectifier
January, 2015 ??Rev. 3
MBR20H100CTG ONSEMI-MBR20H100CTG Datasheet
122Kb / 9P
Switch-mode Power Rectifier
January, 2015 ??Rev. 12
MBR6045WTG ONSEMI-MBR6045WTG Datasheet
57Kb / 3P
Switch Mode Power Rectifier
July, 2014 ??Rev. 10
MUR550APFG ONSEMI-MUR550APFG Datasheet
351Kb / 13P
Switch-mode Power Rectifier
August, 2020 - Rev. 11
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com