công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431ACDMR2G bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

TL431ACDMR2G Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện TL431ACDMR2G
tải về  TL431ACDMR2G tải về
kích thước tập tin   471.08 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Programmable Precision References

TL431ACDMR2G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TL431ACDMR2G Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện TL431ACDMR2G
tải về  TL431ACDMR2G Click to download

kích thước tập tin   471.08 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Programmable Precision References

TL431ACDMR2G bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


TL431ACDMR2G Thông tin chi tiết sản phẩm

The TL431A, B integrated circuits are three−terminal
programmable shunt regulator diodes. These monolithic IC voltage
references operate as a low temperature coefficient zener which is
programmable from Vref to 36 V with two external resistors. These
devices exhibit a wide operating current range of 1.0 mA to 100 mA
with a typical dynamic impedance of 0.22 . The characteristics of
these references make them excellent replacements for zener diodes in
many applications such as digital voltmeters, power supplies, and op
amp circuitry. The 2.5 V reference makes it convenient to obtain
a stable reference from 5.0 V logic supplies, and since the TL431A,
B operates as a shunt regulator, it can be used as either a positive or
negative voltage reference.

Features
• Programmable Output Voltage to 36 V
• Voltage Reference Tolerance: ±0.4%, Typ @ 25°C (TL431B)
• Low Dynamic Output Impedance, 0.22  Typical
• Sink Current Capability of 1.0 mA to 100 mA
• Equivalent Full−Range Temperature Coefficient of 50 ppm/°C Typical
• Temperature Compensated for Operation over Full Rated Operating
Temperature Range
• Low Output Noise Voltage
• NCV/SCV Prefixes for Automotive and Other Applications
Requiring Unique Site and Control Change Requirements;
AEC−Q100 Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




Số phần tương tự - TL431ACDMR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
TL431ACDMR2G ONSEMI-TL431ACDMR2G Datasheet
176Kb / 19P
Programmable Precision References
November, 2006 ??Rev. 25
TL431ACDMR2G ONSEMI-TL431ACDMR2G Datasheet
216Kb / 18P
Programmable Precision References
April, 2012 ??Rev. 34
TL431ACDMR2G ONSEMI-TL431ACDMR2G Datasheet
216Kb / 18P
Programmable Precision References
April, 2012 ??Rev. 34
TL431ACDMR2G ONSEMI-TL431ACDMR2G Datasheet
181Kb / 18P
Programmable Precision References
March, 2016 ??Rev. 38
TL431ACDMR2G ONSEMI-TL431ACDMR2G Datasheet
448Kb / 21P
Programmable Precision References
January, 2019 ??Rev. 40
More results


Mô tả tương tự - TL431ACDMR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
TL431 ONSEMI-TL431 Datasheet
173Kb / 18P
PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCES
April, 2012 ??Rev. 34
logo
Microsemi Corporation
TL431 MICROSEMI-TL431 Datasheet
210Kb / 12P
PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCES
logo
ON Semiconductor
TL431 ONSEMI-TL431_06 Datasheet
176Kb / 19P
Programmable Precision References
November, 2006 ??Rev. 25
logo
First Components Intern...
TL431 FCI-TL431 Datasheet
465Kb / 9P
Programmable Precision References
logo
ON Semiconductor
NCP431AISNT1G ONSEMI-NCP431AISNT1G Datasheet
408Kb / 17P
Programmable Precision References
April, 2013 ??Rev. 5
TL431 ONSEMI-TL431 Datasheet
216Kb / 18P
Programmable Precision References
April, 2012 ??Rev. 34
NCV431BVDMR2G ONSEMI-NCV431BVDMR2G Datasheet
216Kb / 18P
Programmable Precision References
April, 2012 ??Rev. 34
NCP431 ONSEMI-NCP431 Datasheet
377Kb / 17P
Programmable Precision References
June, 2016 ??Rev. 14
logo
First Silicon Co., Ltd
FA431HCS FS-FA431HCS Datasheet
282Kb / 4P
PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCES
logo
ON Semiconductor
TL431A ONSEMI-TL431A Datasheet
448Kb / 21P
Programmable Precision References
January, 2019 ??Rev. 40
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com