công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0638170071 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0638170071 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 0638170071
tải về  0638170071 tải về
kích thước tập tin   40.43 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Blade Stripping Cassette for PTFE Insulation 12-28 AWG

0638170071 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
0638170071 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 0638170071
tải về  0638170071 Click to download

kích thước tập tin   40.43 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Blade Stripping Cassette for PTFE Insulation 12-28 AWG

0638170071 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.


0638170071 Thông tin chi tiết sản phẩm

General
Product Family
Series
ApplicationTooling Video
Comments

Application Tooling
207122
www.youtube.com/watch?v=w-EFhMmpg_E
638170071 needs to be ordered separately and
installed into the 638170000 tool for PTFE from 12 to 28
AWG
Wire Stripping
Global
Manual
applicationtooling@molex.com
Application Tooling
N/A
192940012 (WS-303)
192940014 (WS-505)
Application Tooling Accessorie
Hand Wire Stripper
756054405123
CAUTION: Molex tooling crimp specifications are
valid only when used with Molex terminals and tooling
manufactured by Molex and sold by Molex or authorized
distributors ("Molex Tooling"). When using tooling
other than Molex Tooling with Molex specific connector
systems listed in our ATS documents, the Molex tooling
qualification does not apply and the responsibility for
full qualification of the connector system is that of the
customer. Molex accepts no liability for connector
performance or tooling support where tooling other
than Molex Tooling is used or where Molex Tooling is
modified.




Số phần tương tự - 0638170071

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0638170071 MOLEX11-0638170071 Datasheet
39Kb / 1P
V Blade Stripping Cassette for PTFE Insulation 12 to 28 AWG
More results


Mô tả tương tự - 0638170071

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
63902-0200 MOLEX11-63902-0200 Datasheet
39Kb / 1P
FineAdjust Applicator for Insulation OD 1.10-1.30mm - 22-28 AWG
0638170070 MOLEX11-0638170070 Datasheet
40Kb / 1P
Straight Blade Stripping Cassette for PVC Insulation 8 to 34 AWG
0638170071 MOLEX11-0638170071 Datasheet
39Kb / 1P
V Blade Stripping Cassette for PTFE Insulation 12 to 28 AWG
0638170072 MOLEX11-0638170072 Datasheet
71Kb / 1P
Straight Blade Stripping Cassette for PVC Insulation 5 to 10 AWG
0639102700 MOLEX11-0639102700 Datasheet
33Kb / 1P
T2 Terminator for insulation OD 1.30-1.50mm - 22-28 AWG
0639123800 MOLEX11-0639123800 Datasheet
33Kb / 1P
T2 Terminator for insulation OD 0.95-1.08mm - 22-28 AWG
logo
PHOENIX CONTACT
WIREFOX-D-28 PHOENIX-WIREFOX-D-28 Datasheet
51Kb / 3P
Stripping tool, for stripping lines of 횠 8 - 28 mm
logo
Molex Electronics Ltd.
0638170070 MOLEX-0638170070 Datasheet
40Kb / 1P
Straight Blade Stripping Cassette for PVC Insulation 8-34 AWG
08/26/2022
0638170072 MOLEX-0638170072 Datasheet
59Kb / 1P
Straight Blade Stripping Cassette for PVC Insulation 5-10 AWG
08/26/2022
0639023800 MOLEX-0639023800 Datasheet
35Kb / 3P
FineAdjust Applicator for Insulation OD 0.95-1.08mm - 22-28 AWG
08/26/2022
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com