công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1046990 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1046990 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1046990
tải về  1046990 tải về
kích thước tập tin   434.87 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A YE

1046990 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1046990 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1046990
tải về  1046990 Click to download

kích thước tập tin   434.87 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A YE

1046990 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1046990 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, nominal current: 41 A, connection method: Push-in connection, Line contact,
Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, Load contact, cross section: 0.14
mm2 - 2.5 mm2, mounting type: NS 15, color: yellow




Số phần tương tự - 1046990

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1046991 PHOENIX-1046991 Datasheet
432Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A BK
Jul 21, 2022
1046992 PHOENIX-1046992 Datasheet
434Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A WH
Jul 6, 2022
1046993 PHOENIX-1046993 Datasheet
433Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A VT
Nov 30, 2022
1046994 PHOENIX-1046994 Datasheet
255Kb / 11P
PTFIX 4/12X1,5-NS15A OG - Distribution block
logo
SICK AG
1046996 SICK-1046996 Datasheet
454Kb / 8P
SWITCHING AUTOMATION LIGHT GRIDS
2016-03-09
More results


Mô tả tương tự - 1046990

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1046966 PHOENIX-1046966 Datasheet
146Kb / 11P
Distribution block - PTFIX 4/12X1,5 YE
09/12/2020
1046987 PHOENIX-1046987 Datasheet
136Kb / 11P
Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A RD
09/12/2020
1046989 PHOENIX-1046989 Datasheet
135Kb / 11P
Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A GN
09/12/2020
3002769 PHOENIX-3002769 Datasheet
503Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 12X1,5 YE
Jun 15, 2022
1046992 PHOENIX-1046992 Datasheet
434Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A WH
Jul 6, 2022
1046985 PHOENIX-1046985 Datasheet
432Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY
Jul 20, 2022
1046986 PHOENIX-1046986 Datasheet
439Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A BU
Jul 20, 2022
1046991 PHOENIX-1046991 Datasheet
432Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A BK
Jul 21, 2022
1046993 PHOENIX-1046993 Datasheet
433Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/12X1,5-NS15A VT
Nov 30, 2022
3002958 PHOENIX-3002958 Datasheet
442Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 12X1,5-NS15A YE
Jul 21, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com