| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 ON Semiconductor |
NTD78N03R
|
215Kb / 8P |
Power MOSFET 25 V, 85 A, Single N?묬hannel, DPAK
August, 2006 ??Rev. 4 |
|
NTMFS4847N
|
141Kb / 6P |
Power MOSFET 30 V, 85 A, Single N?묬hannel, SO?? FL
March, 2009 ??Rev. 1 |
|
NVD5803N
|
106Kb / 6P |
Power MOSFET 40 V, 85 A, Single N?묬hannel, DPAK
April, 2010 ??Rev. 0 |
 Renesas Technology Corp |
UPA2739T1A
|
149Kb / 7P |
P-channel MOSFET -30 V, -85 A, 2.8 m
|
 Unisonic Technologies |
UT85N03
|
151Kb / 3P |
85 Amps, 30 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
|
 ON Semiconductor |
NTTFS4C02N
|
212Kb / 8P |
MOSFET ??Power, Single, N-Channel, 8FL 30 V, 170 A
June, 2019 ??Rev. 7 |
|
NTTFS4C06N
|
206Kb / 8P |
MOSFET ??Power, Single, N-Channel, 8FL 30 V, 67 A
June, 2019 ??Rev. 1 |
|
NVTYS002N03CL
|
343Kb / 8P |
MOSFET - Power, Single, N-Channel 30 V, 140 A
May, 2021 - Rev. 0 |
|
NVTYS003N03CL
|
344Kb / 8P |
MOSFET - Power, Single, N-Channel 30 V, 98 A
May, 2021 - Rev. 0 |
|
NVTYS004N04CL
|
337Kb / 7P |
MOSFET - Power, Single N-Channel 40 V, 4.3 m, 85 A
April, 2021 - Rev. 1 |