công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

15427294BA242 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

15427294BA242 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 15427294BA242
tải về  15427294BA242 tải về
kích thước tập tin   1709.16 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear

15427294BA242 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
15427294BA242 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 15427294BA242
tải về  15427294BA242 Click to download

kích thước tập tin   1709.16 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear

15427294BA242 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


15427294BA242 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
Operating Temperature -40 up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 90 % RH
Storage Conditions (for single
parts) -40 up to +85 °C
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3




Số phần tương tự - 15427294BA242

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
15427294BA240 WURTH-15427294BA240 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear
001.000
More results


Mô tả tương tự - 15427294BA242

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
15435385A9042 WURTH-15435385A9042 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear
001.000
15427285BA240 WURTH-15427285BA240 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear
001.000
15427285BA242 WURTH-15427285BA242 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear
001.000
15427294BA240 WURTH-15427294BA240 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear
001.000
15435385A9040 WURTH-15435385A9040 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear
001.000
15437385AA540 WURTH-15437385AA540 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear
001.000
15437385AA542 WURTH-15437385AA542 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear
001.000
15435394A9042 WURTH-15435394A9042 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear
001.000
15437394AA540 WURTH-15437394AA540 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear
001.000
15437394AA542 WURTH-15437394AA542 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SIQW SMT Infrared QFN LED Waterclear
001.000
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com