công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

784777331 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

784777331 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 784777331
tải về  784777331 tải về
kích thước tập tin   560.6 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-PDA SMT Shielded Power

784777331 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
784777331 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 784777331
tải về  784777331 Click to download

kích thước tập tin   560.6 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-PDA SMT Shielded Power

784777331 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


784777331 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Properties:
It is recommended that the temperature of the component does not exceed +125 °C under worst
case conditions
Ambient Temperature (refering to
IR) -40 up to +85 °C
Operating Temperature -40 up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently
Coplanarity of the terminal pads: 120 μm




Số phần tương tự - 784777331

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
784777010 WURTH-784777010 Datasheet
299Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
784777022 WURTH-784777022 Datasheet
299Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
784777033 WURTH-784777033 Datasheet
299Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
784777047 WURTH-784777047 Datasheet
299Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
784777068 WURTH-784777068 Datasheet
299Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
More results


Mô tả tương tự - 784777331

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
784771470 WURTH-784771470 Datasheet
907Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
784770100 WURTH-784770100 Datasheet
306Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
784770101 WURTH-784770101 Datasheet
306Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
784770221 WURTH-784770221 Datasheet
306Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
784770470 WURTH-784770470 Datasheet
307Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
784777047 WURTH-784777047 Datasheet
299Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
784771068 WURTH-784771068 Datasheet
307Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power
784777100 WURTH-784777100 Datasheet
299Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power
784777220 WURTH-784777220 Datasheet
299Kb / 6P
WE-PDA SMD Shielded Power Inductor
7847709680 WURTH-7847709680 Datasheet
569Kb / 7P
WE-PDA SMT Shielded Power
002.001
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com