công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

431256083726 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

431256083726 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 431256083726
tải về  431256083726 tải về
kích thước tập tin   874.5 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WS-TATU THT Tact Switch

431256083726 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
431256083726 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 431256083726
tải về  431256083726 Click to download

kích thước tập tin   874.5 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WS-TATU THT Tact Switch

431256083726 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


431256083726 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
Operating Temperature -40 up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1




Số phần tương tự - 431256083726

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
431256083716 WURTH-431256083716 Datasheet
859Kb / 8P
WS-TATU THT Tact Switch
003.000
431256083736 WURTH-431256083736 Datasheet
859Kb / 8P
WS-TATU THT Tact Switch
003.000
More results


Mô tả tương tự - 431256083726

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
430476073716 WURTH-430476073716 Datasheet
106Kb / 1P
WS-TATV 12x12mm washable Tact Switch with square actuator, THT version
440XX67082622 WURTH-440XX67082622 Datasheet
143Kb / 2P
WS-TATL 12x12mm Tact Switch with integrated LED, THT version
4312X6XXX7X6 WURTH-4312X6XXX7X6 Datasheet
102Kb / 1P
WS-TATU 6x6mm right angle Tact Switch, THT version
430456043736 WURTH-430456043736 Datasheet
105Kb / 1P
WS-TATV 12x12mm washable Tact Switch, THT version
430456073736 WURTH-430456073736 Datasheet
106Kb / 1P
WS-TATV 12x12mm washable Tact Switch with square actuator, THT version
430456085736 WURTH-430456085736 Datasheet
104Kb / 1P
WS-TATV 12x12mm washable Tact Switch, THT version
430466043726 WURTH-430466043726 Datasheet
105Kb / 1P
WS-TATV 12x12mm washable Tact Switch, THT version
430466085726 WURTH-430466085726 Datasheet
104Kb / 1P
WS-TATV 12x12mm washable Tact Switch, THT version
431256058736 WURTH-431256058736 Datasheet
874Kb / 8P
WS-TATU THT Tact Switch
002.002
430162073826 WURTH-430162073826 Datasheet
612Kb / 6P
WS-TASV SMT Tact Switch
002.000
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com