công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3273904 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3273904 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3273904
tải về  3273904 tải về
kích thước tập tin   551.79 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 10/18X4 RD

3273904 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3273904 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3273904
tải về  3273904 Click to download

kích thước tập tin   551.79 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 10/18X4 RD

3273904 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3273904 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, nom. voltage: 450 V, nominal current: 32 A, connection method: Push-in connection, Load contact, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, Push-in connection, Line contact, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, color: red

Your advantages
• Flexible use, thanks to DIN rail mounting, direct mounting or adhesive mounting
• Clear wiring, thanks to eleven different color variants
• Time-saving conductor connection, thanks to tool-free Push-in direct connection technology
• Time savings of up to 80%, thanks to ready-to-mount blocks without manual bridging
• Space savings of up to 50% on the DIN rail, thanks to transverse mounting




Số phần tương tự - 3273904

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273900 PHOENIX-3273900 Datasheet
550Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 GY
Jun 10, 2022
3273902 PHOENIX-3273902 Datasheet
551Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 BU
Jun 13, 2022
3273906 PHOENIX-3273906 Datasheet
555Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 YE
Jun 23, 2022
3273908 PHOENIX-3273908 Datasheet
550Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 GN
Jun 15, 2022
More results


Mô tả tương tự - 3273904

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273838 PHOENIX-3273838 Datasheet
68Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4 RD
3273640 PHOENIX-3273640 Datasheet
476Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35 RD
Jun 3, 2022
3273706 PHOENIX-3273706 Datasheet
487Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A RD
Jun 10, 2022
3273772 PHOENIX-3273772 Datasheet
484Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A RD
Jun 13, 2022
3273574 PHOENIX-3273574 Datasheet
485Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35 RD
Jun 23, 2022
3273902 PHOENIX-3273902 Datasheet
551Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 BU
Jun 13, 2022
3273906 PHOENIX-3273906 Datasheet
555Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 YE
Jun 23, 2022
3274036 PHOENIX-3274036 Datasheet
477Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-G RD
Jun 24, 2022
3273912 PHOENIX-3273912 Datasheet
550Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 WH
Jun 13, 2022
3273918 PHOENIX-3273918 Datasheet
548Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 OG
Jul 20, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com