công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

36703783 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

36703783 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 36703783
tải về  36703783 tải về
kích thước tập tin   288.93 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-SHC Two-piece Seamless

36703783 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
36703783 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 36703783
tải về  36703783 Click to download

kích thước tập tin   288.93 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-SHC Two-piece Seamless

36703783 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


36703783 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
Operating Temperature -40 up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Số phần tương tự - 36703783

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
3670378 WURTH-3670378 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
More results


Mô tả tương tự - 36703783

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
36703453 WURTH-36703453 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
36703536 WURTH-36703536 Datasheet
288Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
36704159 WURTH-36704159 Datasheet
289Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
367054413 WURTH-367054413 Datasheet
288Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
36712092 WURTH-36712092 Datasheet
237Kb / 4P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
36712202 WURTH-36712202 Datasheet
238Kb / 4P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
36712638 WURTH-36712638 Datasheet
237Kb / 4P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
36712939 WURTH-36712939 Datasheet
237Kb / 4P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
36714159 WURTH-36714159 Datasheet
238Kb / 4P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
36715935 WURTH-36715935 Datasheet
237Kb / 4P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com