công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1019567 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1019567 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1019567
tải về  1019567 tải về
kích thước tập tin   465.27 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTVFIX 6X2,5 GN

1019567 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1019567 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1019567
tải về  1019567 Click to download

kích thước tập tin   465.27 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTVFIX 6X2,5 GN

1019567 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1019567 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, nom. voltage: 450 V, nominal current: 24 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, color: green

Your advantages
• Flexible use, thanks to DIN rail mounting, direct mounting or adhesive mounting
• Clear wiring, thanks to eleven different color variants
• Time-saving conductor connection, thanks to tool-free Push-in direct connection technology
• Time savings of up to 80%, thanks to ready-to-mount blocks without manual bridging
• Space savings of up to 50% on the DIN rail, thanks to transverse mounting




Số phần tương tự - 1019567

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Brady Worldwide, Inc.
101956 BRADY-101956 Datasheet
281Kb / 1P
Safety Padlocks
logo
PHOENIX CONTACT
1019560 PHOENIX-1019560 Datasheet
685Kb / 27P
Distribution block - PTVFIX 6/18X2,5-NS35A RD
Jul 29, 2022
1019561 PHOENIX-1019561 Datasheet
683Kb / 27P
Distribution block - PTVFIX 6/18X2,5-NS35A GN
Jul 29, 2022
1019562 PHOENIX-1019562 Datasheet
684Kb / 27P
Distribution block - PTVFIX 6/18X2,5-NS35A BK
Jul 29, 2022
1019563 PHOENIX-1019563 Datasheet
468Kb / 19P
Distribution block - PTVFIX 6X2,5 GY
Jul 29, 2022
More results


Mô tả tương tự - 1019567

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1019529 PHOENIX-1019529 Datasheet
388Kb / 15P
Distribution block - PTVFIX 6X2,5-NS35A GN
Jul 29, 2022
1019565 PHOENIX-1019565 Datasheet
466Kb / 18P
Distribution block - PTVFIX 6X2,5 BU
Jul 29, 2022
1019566 PHOENIX-1019566 Datasheet
466Kb / 18P
Distribution block - PTVFIX 6X2,5 RD
Jul 29, 2022
1019569 PHOENIX-1019569 Datasheet
465Kb / 18P
Distribution block - PTVFIX 6X2,5 BK
Jul 29, 2022
1019587 PHOENIX-1019587 Datasheet
494Kb / 19P
Distribution block - PTVFIX 6/6X2,5 GN
Jul 29, 2022
1019655 PHOENIX-1019655 Datasheet
389Kb / 15P
Distribution block - PTVFIX 6X2,5-G GN
Jul 29, 2022
1019656 PHOENIX-1019656 Datasheet
389Kb / 15P
Distribution block - PTVFIX 6X2,5-G BK
Jul 29, 2022
1019545 PHOENIX-1019545 Datasheet
703Kb / 27P
Distribution block - PTVFIX 6/6X2,5-NS35A GN
Jul 29, 2022
1019563 PHOENIX-1019563 Datasheet
468Kb / 19P
Distribution block - PTVFIX 6X2,5 GY
Jul 29, 2022
1186875 PHOENIX-1186875 Datasheet
423Kb / 16P
Distribution block - PTVFIX 6/6X2,5-G GN
Jul 21, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com