công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1301530052 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1301530052 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 1301530052
tải về  1301530052 tải về
kích thước tập tin   714.15 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 120V 15A INLINE GFCI W/ 1447 & 1547 NEMA 5-15

1301530052 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1301530052 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 1301530052
tải về  1301530052 Click to download

kích thước tập tin   714.15 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 120V 15A INLINE GFCI W/ 1447 & 1547 NEMA 5-15

1301530052 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.


1301530052 Thông tin chi tiết sản phẩm

TECHNICAL:
LISTED: cULus
RATED SUPPLY VOLTAGE: 120 VAC
RATED CURRENT: UP TO 15 AMPS OR CABLE RATING
RESET TYPE: AUTOMATIC OR MANUAL
OPERATING FREQUENCY: 60 Hz
TYPE: CLASS A
GROUND TRIP CURRENT: 4-6 mA
OVERLOAD CURRENT: 90 AMP 125 VAC
INSULATION VOLTAGE: 1,500 VRMS - 1 MINUTE
ENDURANCE OPERATIONS: 3000 OPERATIONS




Số phần tương tự - 1301530052

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
1301530052 MOLEX-1301530052 Datasheet
714Kb / 1P
120V 15A INLINE GFCI W/ 1447 & 1547 NEMA 5-15
2022/02/02
1301530052 MOLEX-1301530052 Datasheet
714Kb / 1P
120V 15A INLINE GFCI W/ 1447 & 1547 NEMA 5-15
2022/02/02
More results


Mô tả tương tự - 1301530052

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
1301530020 MOLEX-1301530020 Datasheet
642Kb / 1P
120V 15A INLINE GFCI W/ MOLDED PLUG & CONN NEMA 5-15
2022/01/04
1301530024 MOLEX-1301530024 Datasheet
642Kb / 1P
120V 15A INLINE GFCI W/ MOLDED PLUG & CONN NEMA 5-15
2022/01/04
1301530026 MOLEX-1301530026 Datasheet
810Kb / 2P
INLINE GFCI 15A, 120V W/ TRIPLE TAP CONNECTOR NEMA 5-15
2021/10/11
1301530046 MOLEX-1301530046 Datasheet
714Kb / 1P
120V 15A INLINE GFCI W/ 1447 & 1547 NEMA 5-15
2022/02/02
1301530052 MOLEX-1301530052 Datasheet
714Kb / 1P
120V 15A INLINE GFCI W/ 1447 & 1547 NEMA 5-15
2022/02/02
1301530053 MOLEX-1301530053 Datasheet
714Kb / 1P
120V 15A INLINE GFCI W/ 1447 & 1547 NEMA 5-15
2022/02/02
1301530073 MOLEX-1301530073 Datasheet
406Kb / 1P
120V 15A GFCI PLUG W/ RCPT BOX NEMA 5-15
2021/11/16
1301530076 MOLEX-1301530076 Datasheet
406Kb / 1P
120V 15A GFCI PLUG W/ RCPT BOX NEMA 5-15
2021/11/16
1301530078 MOLEX-1301530078 Datasheet
406Kb / 1P
120V 15A GFCI PLUG W/ RCPT BOX NEMA 5-15
2021/11/16
1301530095 MOLEX-1301530095 Datasheet
385Kb / 1P
120V 15A GFCI PLUG W/ MOLDED CONNECTOR NEMA 5-15
2022/02/02
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com