công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIR876ADP bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

SIR876ADP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện SIR876ADP_V02
tải về  SIR876ADP tải về
kích thước tập tin   367.8 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel 100 V (D-S) MOSFETs

SIR876ADP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SIR876ADP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện SIR876ADP_V02
tải về  SIR876ADP Click to download

kích thước tập tin   367.8 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel 100 V (D-S) MOSFETs

SIR876ADP bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


SIR876ADP Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• TrenchFET® power MOSFET
• 100 % Rg and UIS tested
• Material categorization: 
for definitions of compliance please see
www.vishay.com/doc?99912

APPLICATIONS
• DC/DC primary side switch
• Telecom/server 48 V,
full/half-bridge DC/DC
• Industrial




Số phần tương tự - SIR876ADP_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIR876ADP VISHAY-SIR876ADP_V01 Datasheet
367Kb / 13P
N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
14-Nov-11
More results


Mô tả tương tự - SIR876ADP_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VN2010L VISHAY-VN2010L Datasheet
45Kb / 4P
N-Channel 200-V (D-S) MOSFETs
16-Jul-01
SIZ728DT VISHAY-SIZ728DT Datasheet
210Kb / 14P
N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
04-Apr-11
SIZ728DT VISHAY-SIZ728DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
N-Channel 25 V (D-S) MOSFETs
28-Nov-11
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
28-Nov-11
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTU15N10 DINTEK-DTU15N10_13 Datasheet
1Mb / 7P
N-Channel 100 V (D-S) MOSFET TrenchFET Power MOSFETS
DTU40N10 DINTEK-DTU40N10_13 Datasheet
509Kb / 8P
N-Channel 100-V (D-S) MOSFET TrenchFET Power MOSFETS
logo
Vishay Siliconix
SUM70042E VISHAY-SUM70042E_V01 Datasheet
190Kb / 8P
N-Channel 100 V (D-S) MOSFETS
15-Mar-2021
SISS40DN VISHAY-SISS40DN_V01 Datasheet
188Kb / 9P
N-Channel 100 V (D-S) MOSFETs
29-Jul-13
SIZ270DT VISHAY-SIZ270DT Datasheet
367Kb / 14P
Dual N-Channel 100 V (D-S) MOSFETs
10-Feb-2020
SIR514DP VISHAY-SIR514DP Datasheet
179Kb / 7P
N-Channel 100 V (D-S) MOSFETs
31-May-2021
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com