công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3670355 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

3670355 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 3670355
tải về  3670355 tải về
kích thước tập tin   289.25 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet

3670355 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3670355 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 3670355
tải về  3670355 Click to download

kích thước tập tin   289.25 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet

3670355 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


3670355 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
Operating Temperature -40 up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Số phần tương tự - 3670355

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
3670353 WURTH-3670353 Datasheet
288Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
36703536 WURTH-36703536 Datasheet
288Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
More results


Mô tả tương tự - 3670355

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
3670466 WURTH-3670466 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670183 WURTH-3670183 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670191 WURTH-3670191 Datasheet
290Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670206 WURTH-3670206 Datasheet
201Kb / 4P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670259 WURTH-3670259 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670260 WURTH-3670260 Datasheet
290Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670263 WURTH-3670263 Datasheet
290Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670293 WURTH-3670293 Datasheet
289Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670400 WURTH-3670400 Datasheet
288Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670402 WURTH-3670402 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com