công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VBUS54DD-HS4 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VBUS54DD-HS4 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VBUS54DD-HS4
tải về  VBUS54DD-HS4 tải về
kích thước tập tin   153.3 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện 4-Line BUS-Port ESD Protection

VBUS54DD-HS4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VBUS54DD-HS4 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VBUS54DD-HS4
tải về  VBUS54DD-HS4 Click to download

kích thước tập tin   153.3 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện 4-Line BUS-Port ESD Protection

VBUS54DD-HS4 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VBUS54DD-HS4 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Ultra compact LLP1010-6M package
• Low package height < 0.4 mm
• 4-line USB ESD protection
• Low leakage current
• Low load capacitance CD = 0.8 pF
• ESD immunity acc. IEC 61000-4-2
± 15 kV contact discharge
± 15 kV air discharge
• Pin plating NiPdAu (e4) no whisker growth
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - VBUS54DD-HS4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VBUS54DD-HS4 VISHAY-VBUS54DD-HS4 Datasheet
131Kb / 5P
4-Line BUS-port ESD-protection
18-Apr-11
VBUS54DD-HS4 VISHAY-VBUS54DD-HS4 Datasheet
152Kb / 6P
4-Line BUS-Port ESD Protection
04-Jan-2019
VBUS54DD-HS4-G4-08 VISHAY-VBUS54DD-HS4-G4-08 Datasheet
131Kb / 5P
4-Line BUS-port ESD-protection
18-Apr-11
More results


Mô tả tương tự - VBUS54DD-HS4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VBUS054B-HS3 VISHAY-VBUS054B-HS3 Datasheet
309Kb / 9P
4-Line BUS-port ESD-protection
07-Oct-08
VBUS054DD-HF4 VISHAY-VBUS054DD-HF4 Datasheet
105Kb / 6P
4-Line BUS-port ESD-protection
02-Mar-10
VBUS54DD-HS4 VISHAY-VBUS54DD-HS4 Datasheet
131Kb / 5P
4-Line BUS-port ESD-protection
18-Apr-11
VBUS054DD-HS4 VISHAY-VBUS054DD-HS4 Datasheet
137Kb / 5P
4-Line BUS-Port ESD Protection
19-Sep-11
VBUS054CV-HS3 VISHAY-VBUS054CV-HS3 Datasheet
280Kb / 7P
4-Line BUS-Port ESD-Protection
04-Sep-08
VBUS54CV-HSF VISHAY-VBUS54CV-HSF Datasheet
173Kb / 7P
4-Line BUS-Port ESD Protection
03-May-17
VBUS054D-HF4 VISHAY-VBUS054D-HF4 Datasheet
127Kb / 6P
4-Line BUS-Port ESD Protection
04-Jan-2019
VBUS54DDHS4 VISHAY-VBUS54DDHS4 Datasheet
152Kb / 6P
4-Line BUS-Port ESD Protection
04-Jan-2019
VBUS054B-HSF VISHAY-VBUS054B-HSF_V01 Datasheet
197Kb / 9P
4-Line BUS-Port ESD Protection
04-Jan-2019
VBUS54CV-HSF VISHAY-VBUS54CV-HSF_V01 Datasheet
180Kb / 7P
4-Line BUS-Port ESD Protection
04-Jan-2019
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com