công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR330F bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

MBR330F Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
tên linh kiện MBR330F
tải về  MBR330F tải về
kích thước tập tin   483.58 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 3.0A

MBR330F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MBR330F Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

tên linh kiện MBR330F
tải về  MBR330F Click to download

kích thước tập tin   483.58 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 3.0A

MBR330F bảng dữ liệu (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


MBR330F Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The
MBR 3 20 F ~MBR 3 200 F are available in
SOD 123FL Pa ckage

FEATURES
 Plastic package has Underwriters Laboratory
Flammability Classification 94V
0
 Low power loss, high efficiency
 For use in low voltage high frequency inverters,
free wheeling, and polarity protection
applications
 Guardring for over voltage protection
 High temperature soldering guaranteed:
260°C/10 seconds at terminals
 Availabl e in SOD 123FL P ackage

MECHANICAL DATA
Case: SOD
123 FL/MINI SMA
molded plastic over sky die
Terminals: Plated leads, solderable per
MIL
STD 75 0, Method 2026
Polarity: Color band denotes cathode end
Mounting Position: Any
Weight: 0.0155 g
Handling precautin:
None




Số phần tương tự - MBR330F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sangdest Microelectroni...
MBR330FL SMC-MBR330FL Datasheet
257Kb / 5P
Schottky Barrier Rectifiers
logo
SMC Diode Solutions Co....
MBR330FL SMCDIODE-MBR330FL Datasheet
320Kb / 4P
MBR330FL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Rev. A
More results


Mô tả tương tự - MBR330F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR3200FT1G LRC-LMBR3200FT1G Datasheet
166Kb / 7P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 3.0A
SB3150 LRC-SB3150 Datasheet
202Kb / 7P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 150V&200V Forward Current 3.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR2100F AITSEMI-MBR2100F Datasheet
476Kb / 6P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 2.0A
REV1.2
MBR220F AITSEMI-MBR220F Datasheet
476Kb / 6P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 2.0A
REV1.2
MBR240F AITSEMI-MBR240F Datasheet
476Kb / 6P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 2.0A
REV1.2
SM320AF AITSEMI-SM320AF Datasheet
598Kb / 5P
SCHOTTKY DIODES REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 3.0A
REV1.0
SM320B AITSEMI-SM320B Datasheet
392Kb / 5P
SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 3.0A
REV1.0
SM320BF AITSEMI-SM320BF Datasheet
451Kb / 5P
SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 3.0A
REV1.1
SM520AF AITSEMI-SM520AF Datasheet
416Kb / 5P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV1.0
SM520C AITSEMI-SM520C Datasheet
360Kb / 5P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV3.1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com