công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDM26 bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

KDM26 Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
tên linh kiện KDM26
tải về  KDM26 tải về
kích thước tập tin   215.95 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện CYLINDER CRYSTAL KDM26/38/39/31

KDM26 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
KDM26 Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

tên linh kiện KDM26
tải về  KDM26 Click to download

kích thước tập tin   215.95 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện CYLINDER CRYSTAL KDM26/38/39/31

KDM26 bảng dữ liệu (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


KDM26 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 Wide frequency range from 3.579 up to 50MHz
 High shock tolerance.
 Small size.
 Applications in Security, PC and peripherals,
Microprocessor systems, Instrumentation,
Automotive electronics, etc.
 Reliable frequency stability.
 Low power consuming.




Số phần tương tự - KDM26

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
KDM20-04 ETC2-KDM20-04 Datasheet
320Kb / 3P
Rectangular Multi-connector
KDM20-06 ETC2-KDM20-06 Datasheet
320Kb / 3P
Rectangular Multi-connector
KDM20-07 ETC2-KDM20-07 Datasheet
320Kb / 3P
Rectangular Multi-connector
KDM20-08 ETC2-KDM20-08 Datasheet
320Kb / 3P
Rectangular Multi-connector
KDM20-23 ETC2-KDM20-23 Datasheet
320Kb / 3P
Rectangular Multi-connector
More results


Mô tả tương tự - KDM26

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC555 HITTITE-HMC555 Datasheet
320Kb / 6P
GaAs MMIC I/Q MIXER 31 - 38 GHz
logo
Vanlong Technology Co.,...
CX310 VANLONG-CX310 Datasheet
33Kb / 1P
Micro Miniature Cylinder Type Crystal
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC555 HITTITE-HMC555_09 Datasheet
245Kb / 6P
GaAs MMIC I/Q MIXER 31 - 38 GHz
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
CFS-206 CITIZEN-CFS-206 Datasheet
56Kb / 1P
TUNING FORK CRYSTAL UNITS (Cylinder Type)
logo
Vanlong Technology Co.,...
CX310 VANLONG-CX310_13 Datasheet
40Kb / 1P
Micro Miniature Cylinder Type Crystal
logo
Pasternack Enterprises,...
PE15A4004 PASTERNACK-PE15A4004 Datasheet
480Kb / 6P
Amplifier, 38 dB Gain, 39 dBm IP3, 5 dB NF, SMA
logo
Abracon Corporation
AB145 ABRACON-AB145 Datasheet
150Kb / 1P
MINIATURE CYLINDER HIGH FREQUENCY CRYSTAL
logo
AiT Semiconductor Inc.
KDK26 AITSEMI-KDK26 Datasheet
210Kb / 1P
CYLINDER TUNING FORK CRYSTAL KDK26/KDK38
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ1832A TAI-SAW-TZ1832A Datasheet
700Kb / 5P
Cylinder DIP Type 12MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2.0
TZ2121A TAI-SAW-TZ2121A Datasheet
276Kb / 4P
Cylinder DIP Type 24MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com