công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NC7ST32 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

NC7ST32 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện NC7ST32
tải về  NC7ST32 tải về
kích thước tập tin   302.01 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện TinyLogic HST 2-Input OR Gate

NC7ST32 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NC7ST32 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện NC7ST32
tải về  NC7ST32 Click to download

kích thước tập tin   302.01 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện TinyLogic HST 2-Input OR Gate

NC7ST32 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


NC7ST32 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The NC7ST32 is a single 2−Input high performance CMOS OR
Gate, with TTL−compatible inputs. Advanced Silicon Gate CMOS
fabrication assures high speed and low power circuit operation. ESD
protection diodes inherently guard both inputs and output with respect
to the VCC and GND rails. High gain circuitry offers high noise
immunity and reduced sensitivity to input edge rate. The
TTL−compatible inputs facilitate TTL to NMOS / CMOS interfacing.
Device performance is similar to MM74HCT but with 1/2 the output
current drive of HC / HCT.

Features
• Space Saving SC−74A and SC−88A 5−Lead Package
• Ultra Small MicroPak™ Leadless Package
• High Speed: tPD < 7 ns Typ, VCC = 5 V, CL = 15 pF
• Low Quiescent Power: ICC < 1 A Typ, VCC = 5.5 V
• Balanced Output Drive: 2 mA IOL, −2 mA IOH
• TTL−compatible Inputs
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




Số phần tương tự - NC7ST32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
NC7ST32 FAIRCHILD-NC7ST32 Datasheet
79Kb / 7P
TinyLogic HST 2-Input OR Gate
NC7ST32 FAIRCHILD-NC7ST32 Datasheet
153Kb / 8P
TinyLogic HST 2-Input OR Gate
logo
ON Semiconductor
NC7ST32 ONSEMI-NC7ST32 Datasheet
258Kb / 10P
TinyLogic HST 2-Input OR Gate
Revised August 2004
logo
Fairchild Semiconductor
NC7ST32L6X FAIRCHILD-NC7ST32L6X Datasheet
153Kb / 8P
TinyLogic HST 2-Input OR Gate
logo
ON Semiconductor
NC7ST32L6X ONSEMI-NC7ST32L6X Datasheet
258Kb / 10P
TinyLogic HST 2-Input OR Gate
Revised August 2004
More results


Mô tả tương tự - NC7ST32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
NC7ST32 FAIRCHILD-NC7ST32 Datasheet
79Kb / 7P
TinyLogic HST 2-Input OR Gate
NC7ST86 FAIRCHILD-NC7ST86 Datasheet
80Kb / 7P
TinyLogic HST 2-Input Exclusive-OR Gate
NC7ST00 FAIRCHILD-NC7ST00_04 Datasheet
153Kb / 8P
TinyLogic HST 2-Input NAND Gate
NC7ST02 FAIRCHILD-NC7ST02_04 Datasheet
153Kb / 8P
TinyLogic HST 2-Input NOR Gate
NC7ST32 FAIRCHILD-NC7ST32_04 Datasheet
153Kb / 8P
TinyLogic HST 2-Input OR Gate
NC7ST86 FAIRCHILD-NC7ST86_04 Datasheet
154Kb / 8P
TinyLogic HST 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
ON Semiconductor
NC7ST08 ONSEMI-NC7ST08 Datasheet
527Kb / 11P
TinyLogic HST 2-Input AND Gate
Revised August 2004
NC7ST32 ONSEMI-NC7ST32 Datasheet
258Kb / 10P
TinyLogic HST 2-Input OR Gate
Revised August 2004
NC7ST86 ONSEMI-NC7ST86 Datasheet
258Kb / 10P
TinyLogic HST 2-Input Exclusive-OR Gate
Revised August 2004
NC7ST86 ONSEMI-NC7ST86_V01 Datasheet
318Kb / 8P
TinyLogic HST 2-Input Exclusive-OR Gate
April, 2022 ??Rev. 3
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com