công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES2BBF bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

ES2BBF Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
tên linh kiện ES2BBF
tải về  ES2BBF tải về
kích thước tập tin   621.9 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SUPERFAST RECOVERY RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 2A

ES2BBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ES2BBF Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

tên linh kiện ES2BBF
tải về  ES2BBF Click to download

kích thước tập tin   621.9 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SUPERFAST RECOVERY RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 2A

ES2BBF bảng dữ liệu (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


ES2BBF Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The
ES2ABF~ES2JBF is available in SMBF
p a ckage

FEATURES
 F or surface mounted applications
 Low profile package
 Glass Passivated Chip Jun c tio n
 Superfast reverse recovery time
 Availabl e in SM BF p ackage

MECHANICAL DATA
Case: SM
B F
Terminals: Solderable per MIL
STD 750,
Method 2026
Approx. Weight:
57mg/ 0.0 02 oz




Số phần tương tự - ES2BBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microdiode Semiconducto...
ES2BBF CHENDA-ES2BBF Datasheet
601Kb / 2P
SURFACE MOUNT SUPERFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
ES2BBF YFWDIODE-ES2BBF Datasheet
90Kb / 3P
Surface Mount Superfast Recovery Rectifier
ES2BBF YFWDIODE-ES2BBF Datasheet
426Kb / 3P
Surface Mount Superfast Recovery Rectifier
logo
Guangdong Juxing Electr...
ES2BBF JUXING-ES2BBF Datasheet
732Kb / 3P
Surface Mount Superfast Rectifiers
logo
Zibo Seno Electronic En...
ES2BBF ZSELEC-ES2BBF Datasheet
107Kb / 2P
2.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SUPERFAST DIODE
More results


Mô tả tương tự - ES2BBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
ES2A GOOD-ARK-ES2A_15 Datasheet
365Kb / 5P
Surface Mount Glass Passivated Superfast Rectifier Reverse Voltage 50 to 600V Forward Current 2A
FU1 GOOD-ARK-FU1_15 Datasheet
205Kb / 4P
Surface Mount Glass Passivated superfast recovery Rectifier Reverse Voltage 50~600V Forward Current 1A
LU1 GOOD-ARK-LU1 Datasheet
183Kb / 4P
Surface Mount Glass Passivated superfast recovery Rectifier Reverse Voltage 50~600V Forward Current 1A
logo
Rectron Semiconductor
ES1AW RECTRON-ES1AW Datasheet
598Kb / 6P
Surface Mount Superfast Recovery Rectifier Reverse Voltage-50 to 600V Forward Current-1A
logo
AiT Semiconductor Inc.
ES1AF AITSEMI-ES1AF Datasheet
534Kb / 5P
RECTIFIER DIODES REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 1A
REV1.0
ES1AW AITSEMI-ES1AW Datasheet
309Kb / 6P
RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 1A
REV1.0
ES2AA AITSEMI-ES2AA Datasheet
382Kb / 6P
RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 2A
REV1.0
ES2AW AITSEMI-ES2AW Datasheet
364Kb / 6P
RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 2A
REV1.0
ES2JW AITSEMI-ES2JW Datasheet
364Kb / 6P
RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 2A
REV1.0
US2AB AITSEMI-US2AB Datasheet
244Kb / 5P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 2A
REV1.1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com