công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS12W bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

DS12W Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
tên linh kiện DS12W
tải về  DS12W tải về
kích thước tập tin   716.03 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 1A

DS12W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
DS12W Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

tên linh kiện DS12W
tải về  DS12W Click to download

kích thước tập tin   716.03 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 1A

DS12W bảng dữ liệu (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


DS12W Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The
DS12W~DS120W are available in SOD 123FL
p a ckage

FEATURES
 F or surface mounted applications
 Low power loss, high efficiency
 High forward surge current capability
 For use in low voltage, high frequency
inverters, free wheeling, and polarity
protection applications
 Metal silicon junction, majority carrier
conduction
 Availabl e in SOD 123FL p ackage

MECHANICAL DATA
Case:
SOD 123FL
Terminals: Solderable per MIL
STD 750,
Method 2026
Approx. Weight:
15 mg 0.000 48 oz




Số phần tương tự - DS12W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
DS12W YFWDIODE-DS12W Datasheet
84Kb / 3P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Nantong Hornby Electron...
DS12W HORNBY-DS12W Datasheet
217Kb / 3P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
DS12W YFWDIODE-DS12W Datasheet
409Kb / 3P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Rectron Semiconductor
DS12W RECTRON-DS12W Datasheet
309Kb / 6P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS12W RECTRON-DS12W Datasheet
312Kb / 6P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Mô tả tương tự - DS12W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
SGC10CS GOOD-ARK-SGC10CS_15 Datasheet
202Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier Reverse Voltage 200V Forward Current 10A
SGP0120SL1 GOOD-ARK-SGP0120SL1_15 Datasheet
204Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier Reverse Voltage 20~40V Forward Current 1A
FS14NS GOOD-ARK-FS14NS_15 Datasheet
212Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier Reverse Voltage 40V Forward Current 1A
FS12CH GOOD-ARK-FS12CH_15 Datasheet
193Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier Reverse Voltage 200V Forward Current 1.2A
FS12 GOOD-ARK-FS12_15 Datasheet
203Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier Reverse Voltage 20~200V Forward Current 1A
LS12 GOOD-ARK-LS12_15 Datasheet
193Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier Reverse Voltage 20~200V Forward Current 1A
LS3C0 GOOD-ARK-LS3C0_15 Datasheet
199Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier Reverse Voltage 200V Forward Current 3A
LSL12 GOOD-ARK-LSL12 Datasheet
222Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier Reverse Voltage 20~100V Forward Current 1A
logo
AiT Semiconductor Inc.
DS310W AITSEMI-DS310W Datasheet
564Kb / 5P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 3A
REV1.0
DS32W AITSEMI-DS32W Datasheet
564Kb / 5P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 3A
REV1.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com