công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM60R380FDVR bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

AM60R380FDVR Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
tên linh kiện AM60R380FDVR
tải về  AM60R380FDVR tải về
kích thước tập tin   1505.72 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện MOSFET 600V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

AM60R380FDVR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AM60R380FDVR Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

tên linh kiện AM60R380FDVR
tải về  AM60R380FDVR Click to download

kích thước tập tin   1505.72 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện MOSFET 600V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

AM60R380FDVR bảng dữ liệu (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


AM60R380FDVR Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
VDS@ TJ.max =650V
V
GS 30 V
ID(A)=
11 A
R
DS(ON) 0.32Ω Typ ..) @ V GS =10V
The AM60R380F is available in TO-220, TO-220F, TO-251, TO-252 and TO-263 packages.

FEATURES
⚫ F ast Switching
⚫ 100% avalanche tested
⚫ Improved dv/dt capability
⚫ Available in TO-220, TO-220F, TO-251, TO-252 and TO-263 p ackage s

APPLICATIONS
⚫ H igh frequency switching mode pow er supply




Số phần tương tự - AM60R380FDVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Extech Instruments Corp...
AM600 EXTECH-AM600 Datasheet
600Kb / 8P
600A AC Analog Clamp Meter
logo
Molex Electronics Ltd.
AM60007-1 MOLEX11-AM60007-1 Datasheet
156Kb / 4P
CHANGE PART KIT FOR 71522 CONN
AM60007-3 MOLEX11-AM60007-3 Datasheet
156Kb / 4P
CHANGE PART KIT FOR 71522 CONN
AM60007-3 MOLEX11-AM60007-3 Datasheet
164Kb / 4P
MANVAL RIBBON CA. TERMR
AM60008-1 MOLEX11-AM60008-1 Datasheet
164Kb / 4P
MANVAL RIBBON CA. TERMR
More results


Mô tả tương tự - AM60R380FDVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJN1N60D PANJIT-PJN1N60D Datasheet
203Kb / 6P
600V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP2N60 PANJIT-PJP2N60 Datasheet
212Kb / 6P
600V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP4N60 PANJIT-PJP4N60 Datasheet
225Kb / 5P
600V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP5N60 PANJIT-PJP5N60 Datasheet
193Kb / 5P
600V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP7N60 PANJIT-PJP7N60 Datasheet
224Kb / 5P
600V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP8N60 PANJIT-PJP8N60 Datasheet
181Kb / 5P
600V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP10N60 PANJIT-PJP10N60 Datasheet
190Kb / 5P
600V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJU1N60 PANJIT-PJU1N60 Datasheet
239Kb / 5P
600V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMG4N60SK3 DIODES-DMG4N60SK3 Datasheet
565Kb / 7P
600V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMN60H3D5SK3 DIODES-DMN60H3D5SK3 Datasheet
548Kb / 7P
600V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com