công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1849023 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1849023 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1849023
tải về  1849023 tải về
kích thước tập tin   584.33 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - LPC 1,5/15-ST-3,81

1849023 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1849023 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1849023
tải về  1849023 Click to download

kích thước tập tin   584.33 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - LPC 1,5/15-ST-3,81

1849023 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1849023 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of rows: 1, number
of positions: 15, product range: LPC 1,5/..-ST, pitch: 3.81 mm, connection method: Lever Pushin
connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5,
locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Tool-free lever principle enables time-saving connection and release of conductors with/without ferrules
• Clear lever positions provide reliable feedback on opened or closed clamping spaces
• Time-saving push-in connection when lever is closed
• Quick and convenient testing using integrated test option




Số phần tương tự - 1849023

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1849024 PHOENIX-1849024 Datasheet
222Kb / 10P
Feed-through header - MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 ABGY AU
More results


Mô tả tương tự - 1849023

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1848998 PHOENIX-1848998 Datasheet
670Kb / 16P
PCB connector - LPC 1,5/12-ST-3,81
Jul 20, 2022
1849010 PHOENIX-1849010 Datasheet
584Kb / 13P
PCB connector - LPC 1,5/14-ST-3,81
Jul 20, 2022
1849036 PHOENIX-1849036 Datasheet
584Kb / 13P
PCB connector - LPC 1,5/16-ST-3,81
Jul 20, 2022
1849324 PHOENIX-1849324 Datasheet
479Kb / 10P
PCB connector - LPC 1,5/15-ST-3,81-LR
Jul 20, 2022
1848985 PHOENIX-1848985 Datasheet
684Kb / 16P
PCB connector - LPC 1,5/11-ST-3,81
Jul 20, 2022
1848901 PHOENIX-1848901 Datasheet
711Kb / 17P
PCB connector - LPC 1,5/ 3-ST-3,81
Jul 20, 2022
1848927 PHOENIX-1848927 Datasheet
712Kb / 17P
PCB connector - LPC 1,5/ 5-ST-3,81
Jul 20, 2022
1848930 PHOENIX-1848930 Datasheet
712Kb / 17P
PCB connector - LPC 1,5/ 6-ST-3,81
Jul 20, 2022
1848956 PHOENIX-1848956 Datasheet
710Kb / 17P
PCB connector - LPC 1,5/ 8-ST-3,81
Jul 20, 2022
1848969 PHOENIX-1848969 Datasheet
711Kb / 17P
PCB connector - LPC 1,5/ 9-ST-3,81
Jul 20, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com