công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1716866 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1716866 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1716866
tải về  1716866 tải về
kích thước tập tin   255.25 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - PC 16 HC/ 4-GL3-10,16

1716866 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1716866 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1716866
tải về  1716866 Click to download

kích thước tập tin   255.25 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - PC 16 HC/ 4-GL3-10,16

1716866 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1716866 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 16 mm2, color: green, nominal current: 76 A, rated voltage
(III/2): 690 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, number of rows: 1, number of
positions: 4, product range: PC 16 HC/..-GL3, pitch: 10.16 mm, mounting: Wave soldering, pin
layout: Linear pinning, solder pin [P]: 4 mm, number of solder pins per potential: 4, plug-in
system: COMBICON PC 16 advanced, Pin connector pattern alignment: Standard, locking:
Snap-in locking, mounting: Self-locking flange, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Increased touch protection in the pin connector pattern for maximum safety even when not plugged in
• Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
• Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
• Well-known mounting principle allows worldwide use




Số phần tương tự - 1716866

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1716867 PHOENIX-1716867 Datasheet
255Kb / 7P
PCB header - PC 16 HC/ 5-GL3-10,16
Jul 20, 2022
More results


Mô tả tương tự - 1716866

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1716846 PHOENIX-1716846 Datasheet
246Kb / 7P
PCB header - PC 16 HC/ 2-G-10,16
Jul 20, 2022
1716847 PHOENIX-1716847 Datasheet
257Kb / 7P
PCB header - PC 16 HC/ 3-G-10,16
Jul 20, 2022
1716848 PHOENIX-1716848 Datasheet
257Kb / 7P
PCB header - PC 16 HC/ 4-G-10,16
Jul 20, 2022
1716850 PHOENIX-1716850 Datasheet
257Kb / 7P
PCB header - PC 16 HC/ 5-G-10,16
Jul 20, 2022
1716851 PHOENIX-1716851 Datasheet
256Kb / 7P
PCB header - PC 16 HC/ 6-G-10,16
Jul 20, 2022
1716857 PHOENIX-1716857 Datasheet
251Kb / 7P
PCB header - PC 16 HC/ 2-GL2-10,16
Jul 20, 2022
1716858 PHOENIX-1716858 Datasheet
255Kb / 7P
PCB header - PC 16 HC/ 3-GL2-10,16
Jul 20, 2022
1716867 PHOENIX-1716867 Datasheet
255Kb / 7P
PCB header - PC 16 HC/ 5-GL3-10,16
Jul 20, 2022
1716874 PHOENIX-1716874 Datasheet
254Kb / 7P
PCB header - PC 16 HC/ 6-GL4-10,16
Jul 20, 2022
1913730 PHOENIX-1913730 Datasheet
650Kb / 13P
PCB header - PC 6-16/ 4-GF-10,16
Jan 3, 2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com