công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1716835 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1716835 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1716835
tải về  1716835 tải về
kích thước tập tin   251.63 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - LPC 16 HC/ 5-STL3-10,16

1716835 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1716835 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1716835
tải về  1716835 Click to download

kích thước tập tin   251.63 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - LPC 16 HC/ 5-STL3-10,16

1716835 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1716835 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 16 mm2, color: green, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of rows:
1, number of positions: 5, product range: LPC 16 HC/..-STL3, pitch: 10.16 mm, connection
method: Lever Push-in connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in system: COMBICON PC 16 advanced, locking: Snap-in locking, mounting: Self-locking flange, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Tool-free lever principle enables time-saving connection and release of conductors with/without ferrules
• Clear lever positions provide reliable feedback on opened or closed clamping spaces
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Time-saving push-in connection when lever is closed
• Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection




Số phần tương tự - 1716835

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
171683160C7-F ETC2-171683160C7-F Datasheet
190Kb / 3P
Radial Box Metallized Polypropylene Capacitors
171683160D-F ETC2-171683160D-F Datasheet
190Kb / 3P
Radial Box Metallized Polypropylene Capacitors
171683250E-F ETC2-171683250E-F Datasheet
190Kb / 3P
Radial Box Metallized Polypropylene Capacitors
logo
PHOENIX CONTACT
1716834 PHOENIX-1716834 Datasheet
251Kb / 6P
PCB connector - LPC 16 HC/ 4-STL3-10,16
Jul 20, 2022
logo
List of Unclassifed Man...
171683400G-F ETC2-171683400G-F Datasheet
190Kb / 3P
Radial Box Metallized Polypropylene Capacitors
More results


Mô tả tương tự - 1716835

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1716841 PHOENIX-1716841 Datasheet
249Kb / 6P
PCB connector - LPC 16 HC/ 6-STL4-10,16
Jul 20, 2022
1716850 PHOENIX-1716850 Datasheet
257Kb / 7P
PCB header - PC 16 HC/ 5-G-10,16
Jul 20, 2022
1716815 PHOENIX-1716815 Datasheet
242Kb / 6P
PCB connector - LPC 16 HC/ 2-ST-10,16
Jul 20, 2022
1716816 PHOENIX-1716816 Datasheet
253Kb / 6P
PCB connector - LPC 16 HC/ 3-ST-10,16
Jul 20, 2022
1716817 PHOENIX-1716817 Datasheet
253Kb / 6P
PCB connector - LPC 16 HC/ 4-ST-10,16
Jul 20, 2022
1716818 PHOENIX-1716818 Datasheet
253Kb / 6P
PCB connector - LPC 16 HC/ 5-ST-10,16
Jul 20, 2022
1716819 PHOENIX-1716819 Datasheet
252Kb / 6P
PCB connector - LPC 16 HC/ 6-ST-10,16
Jul 20, 2022
1716824 PHOENIX-1716824 Datasheet
246Kb / 6P
PCB connector - LPC 16 HC/ 2-STL2-10,16
Jul 20, 2022
1716825 PHOENIX-1716825 Datasheet
251Kb / 6P
PCB connector - LPC 16 HC/ 3-STL2-10,16
Jul 20, 2022
1716834 PHOENIX-1716834 Datasheet
251Kb / 6P
PCB connector - LPC 16 HC/ 4-STL3-10,16
Jul 20, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com