công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1135344 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1135344 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1135344
tải về  1135344 tải về
kích thước tập tin   370.02 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB terminal block - SPT-THR 2,5/11-V-5,0 P20 R72

1135344 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1135344 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1135344
tải về  1135344 Click to download

kích thước tập tin   370.02 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB terminal block - SPT-THR 2,5/11-V-5,0 P20 R72

1135344 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1135344 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB terminal block, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 4mm2, number of potentials: 11, number of rows: 1, number of positions per row: 11, product range: SPT 2,5/..-V-THR, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black, Pin layout: Linear double pinning, Solder pin [P]: 2 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: 72 mm wide tape

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Intuitive use through colour coded actuation lever
• Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
• Designed for integration into the SMT soldering process




Số phần tương tự - 1135344

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1135340 PHOENIX-1135340 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 8-V-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135341 PHOENIX-1135341 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 9-V-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
logo
Lapp.
1135341 LAPP-1135341 Datasheet
335Kb / 5P
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC control cable, VDE registered, screened, flexible and numbered for various applications, U0/U: 300/500V
logo
PHOENIX CONTACT
1135343 PHOENIX-1135343 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/10-V-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135345 PHOENIX-1135345 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/12-V-5,0 P20 R88
Jul 6, 2022
More results


Mô tả tương tự - 1135344

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1823395 PHOENIX-1823395 Datasheet
98Kb / 4P
PCB terminal block - SPT-THR 1,5/11-V-3,81 P20 R72
1135286 PHOENIX-1135286 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 7-H-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135287 PHOENIX-1135287 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 8-H-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135288 PHOENIX-1135288 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 9-H-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135289 PHOENIX-1135289 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/10-H-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135290 PHOENIX-1135290 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/11-H-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135339 PHOENIX-1135339 Datasheet
369Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 7-V-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135340 PHOENIX-1135340 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 8-V-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135341 PHOENIX-1135341 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 9-V-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135343 PHOENIX-1135343 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/10-V-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com