công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-ST173S bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VS-ST173S Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VS-ST173S
tải về  VS-ST173S tải về
kích thước tập tin   204.62 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 175 A

VS-ST173S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VS-ST173S Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-ST173S
tải về  VS-ST173S Click to download

kích thước tập tin   204.62 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 175 A

VS-ST173S bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VS-ST173S Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• All diffused design
• Center amplifying gate
• Guaranteed high dV/dt
• Guaranteed high dI/dt
• High surge current capability
• Low thermal impedance
• High speed performance
• Compression bonding
• Designed and qualified for industrial level
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
• Inverters
• Choppers
• Induction heating
• All types of force-commutated converters




Số phần tương tự - VS-ST173S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-ST173S VISHAY-VS-ST173S Datasheet
1Mb / 11P
Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 175 A
11-Mar-14
VS-ST173S10 VISHAY-VS-ST173S10 Datasheet
1Mb / 12P
Inverter Grade Thyristors
11-Mar-14
VS-ST173S12 VISHAY-VS-ST173S12 Datasheet
1Mb / 12P
Inverter Grade Thyristors
11-Mar-14
VS-ST173S12PFK0 VISHAY-VS-ST173S12PFK0 Datasheet
1Mb / 12P
Inverter Grade Thyristors
11-Mar-14
More results


Mô tả tương tự - VS-ST173S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ST083S IRF-ST083S Datasheet
343Kb / 9P
INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST103S IRF-ST103S Datasheet
351Kb / 10P
INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST173S IRF-ST173S Datasheet
407Kb / 10P
INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST183S IRF-ST183S Datasheet
398Kb / 10P
INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST203S IRF-ST203S Datasheet
361Kb / 10P
INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST223S IRF-ST223S Datasheet
444Kb / 10P
INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
logo
Vishay Siliconix
ST173SPBF VISHAY-ST173SPBF Datasheet
152Kb / 9P
Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 175 A
29-Apr-08
ST303SPBF VISHAY-ST303SPBF Datasheet
299Kb / 9P
Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 300 A
30-Apr-08
VS-ST083SP VISHAY-VS-ST083SP Datasheet
207Kb / 10P
Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 85 A
06-Feb-17
VS-ST173S VISHAY-VS-ST173S Datasheet
1Mb / 11P
Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 175 A
11-Mar-14
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com