công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1135282 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1135282 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1135282
tải về  1135282 tải về
kích thước tập tin   365.1 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 3-H-5,0 P20 R32

1135282 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1135282 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1135282
tải về  1135282 Click to download

kích thước tập tin   365.1 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 3-H-5,0 P20 R32

1135282 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1135282 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB terminal block, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 4mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range:SPT 2,5/..-H-THR, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black, Pin layout: Linear double pinning, Solder pin [P]: 2 mm,number of solder pins per potential: 2, type of packaging: 32 mm wide tape

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Intuitive use through colour coded actuation lever
• Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
• Designed for integration into the SMT soldering process




Số phần tương tự - 1135282

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1135280 PHOENIX-1135280 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 2-H-5,0 P20 R24
Jul 6, 2022
1135283 PHOENIX-1135283 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 4-H-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135284 PHOENIX-1135284 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 5-H-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135285 PHOENIX-1135285 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 6-H-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135286 PHOENIX-1135286 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 7-H-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
More results


Mô tả tương tự - 1135282

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1823421 PHOENIX-1823421 Datasheet
95Kb / 4P
PCB terminal block - SPT-THR 1,5/ 3-V-5,0 P20 R32
1823861 PHOENIX-1823861 Datasheet
97Kb / 4P
PCB terminal block - SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0 P20 R32
1823874 PHOENIX-1823874 Datasheet
97Kb / 4P
PCB terminal block - SPT-THR 1,5/ 4-H-5,0 P20 R32
1135280 PHOENIX-1135280 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 2-H-5,0 P20 R24
Jul 6, 2022
1135283 PHOENIX-1135283 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 4-H-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135286 PHOENIX-1135286 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 7-H-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135288 PHOENIX-1135288 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 9-H-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135289 PHOENIX-1135289 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/10-H-5,0 P20 R72
Jul 6, 2022
1135333 PHOENIX-1135333 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 2-V-5,0 P20 R32
Jul 6, 2022
1135334 PHOENIX-1135334 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 3-V-5,0 P20 R32
Jul 6, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com