công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UGFB8HCT bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

UGFB8HCT Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện UGFB8HCT
tải về  UGFB8HCT tải về
kích thước tập tin   149.66 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual Common-Cathode Ultrafast Plastic Rectifier

UGFB8HCT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
UGFB8HCT Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện UGFB8HCT
tải về  UGFB8HCT Click to download

kích thước tập tin   149.66 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual Common-Cathode Ultrafast Plastic Rectifier

UGFB8HCT bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


UGFB8HCT Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Glass passivated chip junction
• Ultrafast recovery time
• Soft recovery characteristics
• Low switching losses, high efficiency
• High forward surge capability
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum
peak of 245 °C (for TO-263AB package)
• Solder dip 260 °C, 40 s (for TO-220AB and
ITO-220AB package)
• Component in accordance to RoHS 2002/95/EC
and WEEE 2002/96/EC

TYPICAL APPLICATIONS
For use in high voltage and high frequency power
factor corrector, freewheeling diodes and secondary
dc-to-dc rectification application.

MECHANICAL DATA
Case: TO-220AB, ITO-220AB, TO-263AB
Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating
Terminals: Matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD22-B102
E3 suffix for consumer grade, meets JESD 201 class
1A whisker test, HE3 suffix for high reliability grade
(AEC Q101 qualified), meets JESD 201 class 2
whisker test
Polarity: As marked
Mounting Torque: 10 in-lbs maximum




Số phần tương tự - UGFB8HCT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
UGFB5HT VISHAY-UGFB5HT Datasheet
134Kb / 5P
High Voltage Ultrafast Rectifier
09-Nov-07
UGFB5JT VISHAY-UGFB5JT Datasheet
134Kb / 5P
High Voltage Ultrafast Rectifier
09-Nov-07
More results


Mô tả tương tự - UGFB8HCT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
U30BCT VISHAY-U30BCT Datasheet
152Kb / 5P
Dual Common-Cathode Ultrafast Plastic Rectifier
27-Aug-08
UG8JCT VISHAY-UG8JCT_07 Datasheet
158Kb / 5P
Dual Common-Cathode Ultrafast Plastic Rectifier
09-Nov-07
UG18ACT VISHAY-UG18ACT Datasheet
157Kb / 5P
Dual Common-Cathode Ultrafast Plastic Rectifier
09-Nov-07
UB20BCT-E3 VISHAY-UB20BCT-E3 Datasheet
145Kb / 5P
Dual Common Cathode Ultrafast Plastic Rectifier
30-Oct-13
FEP16XT VISHAY-FEP16XT Datasheet
152Kb / 5P
Dual Common Cathode Ultrafast Plastic Rectifier
23-Feb-16
U20XCT-E3 VISHAY-U20XCT-E3 Datasheet
150Kb / 5P
Dual Common Cathode Ultrafast Plastic Rectifier
30-Oct-13
U30XCT-E3 VISHAY-U30XCT-E3 Datasheet
146Kb / 5P
Dual Common Cathode Ultrafast Plastic Rectifier
30-Oct-13
UG18XCT VISHAY-UG18XCT Datasheet
153Kb / 5P
Dual Common Cathode Ultrafast Plastic Rectifier
24-Feb-16
UG18CT VISHAY-UG18CT Datasheet
189Kb / 4P
Dual Common Cathode Ultrafast Plastic Rectifier
24-Feb-15
GI2401 VISHAY-GI2401_V01 Datasheet
131Kb / 5P
Dual Common Cathode Ultrafast Plastic Rectifier
15-Nov-17
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com